Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M65KA512AB8W3 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # M65KA512AB8W3
Description  512Mbit (4 Banks x 8M x 16), 133 MHz Clock Rate, Bare Die, 1.8 V Supply, Low Power SDRAM
Download  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M65KA512AB8W3 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M65KA512AB8W3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 55 page
background image
M65KA512AB
Contents
3/55
4.5
Read command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.6
Precharge command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.7
Auto Precharge command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.8
Burst Terminate command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.9
Data Mask command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.10
Clock Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.11
Auto Refresh command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.12
Self Refresh command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.13
Power-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.14
Deep Power-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5
Register descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1
Mode Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2
Burst Length bits (MR0 to MR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.3
Burst Type bit (MR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.4
CAS Latency bits (MR4 to MR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.5
Extended Mode Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5.1
Partial Array Self Refresh bits (EMR0-EMR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5.2
Driver Strength bit (EMR5-EMR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5.3
Automatic Temperature Compensated Self Refresh bits (EMR3-EMR4) .
22
6
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7
DC and ac parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54


Similar Part No. - M65KA512AB8W3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M65KA128AL STMICROELECTRONICS-M65KA128AL Datasheet
486Kb / 53P
   128Mbit (4 Banks x 2M x 16) 1.8V Supply, Low Power SDRAMs
M65KA128AL10W5 STMICROELECTRONICS-M65KA128AL10W5 Datasheet
486Kb / 53P
   128Mbit (4 Banks x 2M x 16) 1.8V Supply, Low Power SDRAMs
More results

Similar Description - M65KA512AB8W3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M65KG512AB STMICROELECTRONICS-M65KG512AB Datasheet
482Kb / 54P
   512Mbit (4 banks x 8 Mb x 16) 1.8 V supply, DDR low power SDRAM
logo
Elite Semiconductor Mem...
M13S5121632A ESMT-M13S5121632A Datasheet
971Kb / 47P
   8M x 16 Bit x 4 Banks Double Data Rate SDRAM
logo
STMicroelectronics
M65KG256AB STMICROELECTRONICS-M65KG256AB Datasheet
506Kb / 51P
   256Mbit (4 Banks x 4M x 16) 1.8V Supply, 133MHz Clock Rate, DDR Low Power SDRAM
logo
Samsung semiconductor
K4S511632D SAMSUNG-K4S511632D Datasheet
45Kb / 9P
   DDP 512Mbit SDRAM 8M x 16bit x 4 Banks Synchronous DRAM LVTTL
logo
Winbond
W9751G6JB-25 WINBOND-W9751G6JB-25 Datasheet
1Mb / 87P
   8M x 4 BANKS x 16 BIT DDR2 SDRAM
logo
Elite Semiconductor Mem...
M14D5121632A ESMT-M14D5121632A Datasheet
980Kb / 59P
   8M x 16 Bit x 4 Banks DDR II SDRAM
M14D5121632A ESMT-M14D5121632A_1 Datasheet
987Kb / 59P
   8M x 16 Bit x 4 Banks DDR II SDRAM
logo
Samsung semiconductor
K4S511633F SAMSUNG-K4S511633F Datasheet
114Kb / 12P
   8M x 16Bit x 4 Banks Mobile SDRAM
K4S51163PF-YF SAMSUNG-K4S51163PF-YF Datasheet
114Kb / 12P
   8M x 16Bit x 4 Banks Mobile-SDRAM
logo
Winbond
W982508AH WINBOND-W982508AH Datasheet
1Mb / 41P
   8M X 4 BANKS X 8 BIT SDRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com