Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PXAC37KFBD Datasheet(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

Part # PXAC37KFBD
Description  XA 16-bit microcontroller family 32K/1024 OTP CAN transport layer controller 1 UART, 1 SPI Port, CAN 2.0B, 32 CAN ID Filters, transport layer co-proce
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PXAC37KFBD Datasheet(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  PXAC37KFBD Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PXAC37KFBD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 68 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
XA-C3
XA 16-bit microcontroller family
32K/1024 OTP CAN transport layer controller
1 UART, 1 SPI Port, CAN 2.0B, 32 CAN ID filters, transport layer co-processor
2000 Jan 25
i
GENERAL DESCRIPTION
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEATURES IN COMMON WITH XA-G3
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XA-C3 SPECIFIC FEATURES
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XA-C3 CAN AND CTL FEATURES
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOGIC SYMBOL AND BLOCK DIAGRAM
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPGRADING XA-G3 DESIGNS TO CAN
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDERING INFORMATION
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44-Pin PLCC Package
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44-pin LQFP package
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOGIC SYMBOL
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLOCK DIAGRAM
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIN DESCRIPTIONS
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPECIAL FUNCTION REGISTERS
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORY-MAPPED REGISTERS
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XA-C3 TIMER/COUNTERS
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer 0 and Timer 1
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Enhanced Mode 0
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode 1
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode 2
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mode 3
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Timer-Overflow Toggle Output
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer T2
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capture Mode
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto-Reload Mode (Up or Down Counter)
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rate Generator Mode
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmable Clock-Out
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WATCHDOG TIMER
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watchdog Function
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watchdog Control Register (WDCON)
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watchdog Detailed Operation
18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WDCON Register Bit Definitions
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UART
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serial Port Control Register
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transmit Interrupt Flag
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-Bit Mode
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bypassing Double-Buffering
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLOCKING SCHEME AND BAUD RATE GENERATION
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clock Rates for all UART Modes
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rates for UART Modes 0 and 2
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rate Calculations for UART Modes 0 and 2
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rates for UART Modes 1 and 3
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rate Calculations for UART Modes 1 and 3
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baud Rate calculations for UART Mode 1 and 3:
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Using Timer 2 to Generate Baud Rates
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UART Interrupt Scheme
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multiprocessor Communications
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Error Handling, Status Flags and Break Detect
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatic Address Recognition
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INPUT/OUTPUT PORT PIN CONFIGURATION
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXTERNAL BUS
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESET
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RST/Pin Properties and Requirements
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power-On Reset
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other Reset Effects
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - PXAC37KFBD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
PXAC180602MD INFINEON-PXAC180602MD Datasheet
1Mb / 10P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET
Rev. 02.1, 2015-06-18
PXAC180602MD INFINEON-PXAC180602MD_15 Datasheet
1Mb / 10P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET
Rev. 02.1, 2015-06-18
PXAC182002FC INFINEON-PXAC182002FC Datasheet
1Mb / 8P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET
Rev. 02.2, 2015-06-05
PXAC182002FC INFINEON-PXAC182002FC Datasheet
1Mb / 8P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET 180 W, 28 V, 1805 ??1880 MHz
Rev. 02.3, 2016-06-17
logo
Cree, Inc
PXAC182002FC CREE-PXAC182002FC Datasheet
495Kb / 8P
   Thermally-Enhanced High Power RF LDMOS FET 180 W, 28 V, 1805 ??1880 MHz
More results

Similar Description - PXAC37KFBD

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
XA-G39 PHILIPS-XA-G39 Datasheet
217Kb / 42P
   XA 16-bit microcontroller family XA 16-bit microcontroller 32K FLASH/1K RAM, watchdog, 2 UARTs
2002 Mar 13
XA-G3 PHILIPS-XA-G3 Datasheet
208Kb / 36P
   XA 16-bit microcontroller family 32K/512 OTP/ROM/ROMless, watchdog, 2 UARTs
1999 Apr 07
XA-G37 PHILIPS-XA-G37 Datasheet
226Kb / 37P
   XA 16-bit microcontroller family 32K OTP, 512 B RAM, watchdog, 2 UARTs
2002 Mar 25
PXAG49KBBD NXP-PXAG49KBBD Datasheet
216Kb / 42P
   XA 16-bit microcontroller family
2001 Jun 27
logo
STMicroelectronics
AN4683 STMICROELECTRONICS-AN4683 Datasheet
581Kb / 31P
   Transport layer security protocol for SPWFxxx module
logo
Renesas Technology Corp
PD70F3224 RENESAS-PD70F3224_15 Datasheet
500Kb / 43P
   32-/16-bit Single-Chip Microcontroller with CAN Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
DS2431 MAXIM-DS2431_11 Datasheet
392Kb / 26P
   1024-Bit, 1-Wire EEPROM Individual Memory Pages Can Be Permanently
Rev 10; 3/11
logo
National Semiconductor ...
CR16HCS5 NSC-CR16HCS5 Datasheet
722Kb / 156P
   Family of 16-bit CAN-enabled CompactRISC Microcontrollers
logo
NXP Semiconductors
P8XC591 PHILIPS-P8XC591 Datasheet
601Kb / 160P
   Single-chip 8-bit microcontroller with CAN controller
2000 Jul 26
P8XC591 NXP-P8XC591 Datasheet
610Kb / 160P
   Single-chip 8-bit microcontroller with CAN controller
2000 Jul 26
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com