Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PM9313-HC Datasheet(PDF) 6 Page - PMC-Sierra, Inc

Part # PM9313-HC
Description  ENHANCED TT1??SWITCH FABRIC
Download  343 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PMC [PMC-Sierra, Inc]
Direct Link  http://www.pmc-sierra.com
Logo PMC - PMC-Sierra, Inc

PM9313-HC Datasheet(HTML) 6 Page - PMC-Sierra, Inc

Back Button PM9313-HC Datasheet HTML 2Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 3Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 4Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 5Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 6Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 7Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 8Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 9Page - PMC-Sierra, Inc PM9313-HC Datasheet HTML 10Page - PMC-Sierra, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 343 page
background image
ii
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL TO PMC-SIERRA, INC., AND FOR ITS CUSTOMERS’ INTERNAL USE
PM9311/2/3/5 ETT1™ CHIP SET
PMC-2000164
ISSUE 3
ENHANCED TT1™ SWITCH FABRIC
Released
Data Sheet
PMC-Sierra, Inc.
1.8
Initialization Procedure .... ........... ........... .......... ......... 84
1.8.1
Initial Power-on: ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 85
1.8.2
PortBoard beingadded:.. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 87
1.8.3
Scheduler Board being added: ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 89
1.8.4
Crossbar Board being added:. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 90
1.9
Fault Tolerance. .......... ........... ........... .......... ......... 91
1.9.1
Fault ToleranceModel . .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 91
1.9.2
Soft/Transient Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1.9.3
FlowControl Refresh Procedure . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 97
1.9.4
Scheduler RefreshProcedure ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 98
1.9.5
Refresh Schedulers After Modifying Registers . . ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 99
1.9.6
HardErrors . ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... . 99
1.10 ETT1 Signals and Interconnections ..... ........... .......... ........ 102
1.10.1
LVCMOS(Cand O) ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 102
1.10.2
HSTL (H) .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 102
1.10.3
AIB Links (A)... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 103
1.10.4
Live Insertion .. ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 104
1.11 System Latencies ......... ........... ........... .......... ........ 104
1.11.1
LCS Requestto Grant Minimum Latency . ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 105
1.11.2
LCS Grant toLinecardCellLatency .. ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 105
1.11.3
Celllatency Through anEmpty System .. ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 106
1.11.4
LCS Hole Requestto HoleGrant Latency ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 107
1.12 ETT1 Diagnostics ......... ........... ........... .......... ........ 108
1.12.1
DeviceTests ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 108
1.12.2
AIB Link Tests . ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 109
1.12.3
Linecardto ETT1 Link Diagnostics ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 109
1.12.4
ETT1Internal Datapath Tests ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 113
2
Dataslice . ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. 115
2.1
Dataslice Blocks.......... ........... ........... .......... ........ 115
2.1.1
OOB Interface and Control/Status Registers . .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 117
2.1.2
DatasliceCell Flow . ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 117
2.2
8B/10B Interface .......... ........... ........... .......... ........ 118
2.3
DatasliceRegisters ....... ........... ........... .......... ........ 119
2.3.1
DatasliceSummary ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 119
2.3.2
DatasliceRegister Descriptions . . ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... 121
2.4
Dataslice Signal Descriptions .......... ........... .......... ........ 136


Similar Part No. - PM9313-HC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PMC-Sierra, Inc
PM9313 PMC-PM9313 Datasheet
42Kb / 2P
   Enhanced TT1TM Switch Fabric
PM9313 PMC-PM9313 Datasheet
43Kb / 2P
   Enhanced TT1TM Switch Fabric
More results

Similar Description - PM9313-HC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PMC-Sierra, Inc
PM9311 PMC-PM9311 Datasheet
42Kb / 2P
   Enhanced TT1TM Switch Fabric
PM9311-1 PMC-PM9311-1 Datasheet
43Kb / 2P
   Enhanced TT1TM Switch Fabric
logo
Applied Micro Circuits ...
PRS5G AMCC-PRS5G Datasheet
276Kb / 4P
   Switch Fabric
PRS16G AMCC-PRS16G Datasheet
344Kb / 3P
   Switch Fabric
PRS80G AMCC-PRS80G Datasheet
349Kb / 4P
   Switch Fabric
PRSQ-80G AMCC-PRSQ-80G Datasheet
368Kb / 4P
   Switch Fabric
logo
Renesas Technology Corp
89TSF500 RENESAS-89TSF500 Datasheet
878Kb / 38P
   Switch Fabric
April 13, 2005
logo
OPLINK Communications I...
COSF OPLINK-COSF Datasheet
341Kb / 3P
   Custom Optical Switch Fabric
logo
Renesas Technology Corp
89TSF552 RENESAS-89TSF552 Datasheet
955Kb / 39P
   Switch Fabric Data Sheet
June 17, 2005
logo
Broadcom Corporation.
BCM5670 BOARDCOM-BCM5670_1 Datasheet
129Kb / 2P
   8-PORT, 160 Gbps SWITCH FABRIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com