Electronic Components Datasheet Search |
|
TGL34-22A Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor |
|
TGL34-22A Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor |
1 / 4 page TGL34-6.8 ... TGL34-200CA TGL34-6.8 ... TGL34-200CA Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage Version 2006-01-07 Dimensions - Maße [mm] Peak pulse power dissipation Maximale Verlustleistung 150 W Nominal breakdown voltage Nominale Abbruch-Spannung 6.8...200 V Plastic case MiniMELF – Kunststoffgehäuse MiniMELF DO-213AA Weight approx. – Gewicht ca. 0.04 g Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle Marking: One blue ring denotes “cathode” and “TVS-Diode family” The type numbers are noted only on the label on the reel Kennzeichnung: Ein blauer Ring kennzeichnet “Kathode” und “TVS-Dioden-Familie” Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt For bidirectional types (add suffix “C” or “CA”), electrical characteristics apply in both directions. Für bidirektionale Dioden (ergänze Suffix “C” oder “CA”) gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen. Maximum ratings and Characteristics Grenz- und Kennwerte Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs) TA = 25°C PPPM 150 W 1) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb TA = 75°C P M(AV) 1 W 2) Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle TA = 25°C I FSM 20 A 3) Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung I F = 10 A VF < 3.5 V 3) Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur Tj TS -50...+150°C -50...+150°C Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft RthA < 75 K/W 2) Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss RthT < 40 K/W 1 Non-repetitive pulse see curve I PP = f (t) / PPP = f (t) Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I PP = f (t) / PPP = f (t) 2 Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss 3 Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden © Diotec Semiconductor AG http://www.diotec.com/ 1 |
Similar Part No. - TGL34-22A |
|
Similar Description - TGL34-22A |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |