Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AS-60-5 Datasheet(PDF) 5 Page - Astrodyne Corporation

Part # AS-60-5
Description  60W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AS-60-5 Datasheet(HTML) 5 Page - Astrodyne Corporation

  AS-60-5 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation AS-60-5 Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
60W Single Output Switching Power Supply
AT- 6 0 series
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
SPECIFICATION
MODEL
T-60A
T-60B
T-60C
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
5V
12V
CH2
-5V
CH3
5V
CH1
12V
CH2
-12V
CH3
5V
CH1
15V
CH2
-15V
CH3
5A
2.5A
0.5A
5A
2.5A
0.5A
5A
2A
0.5A
0.5�~�7A
0.2�~�3.5A
0�~�1A
0.5�~�7A
0.2�~�3.5A
0�~�1A
0.5�~�7A
0.2�~�3A
0�~�1A
57.5W
61W
62.5W
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
CH1�:�4.75�~�5.5V
CH1�:�4.75�~�5.5V
CH1�:�4.75�~�5.5V
2.0%
6.0%
6.0%
2.0%
6.0%
6.0%
2.0%
6.0%
6.0%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
1.0%
4.0%
1.0%
1.0%
4.0%
1.0%
1.0%
4.0%
1.0%
300ms,�50ms/230VAC
800ms,�50ms/115VAC�at�full�load
80ms/230VAC
10ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
72%
72%
72%
5V:�5.75�~�6.75V
2A/115VAC����������1A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<3.5mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL1012,�UL60950, TUV�EN60950 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)on�+5V�output
10~500Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
281.1K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
File�Name:T-60-SPEC���2005-09-13
0.55Kg;�24pcs/14.1Kg/0.75CUFT
60W Triple�Output�Switching�Power�Supply
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������� ��
����������������������������������
����������������
����������
T- 6 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER
AT-60A
AT-60B
AT-60C


Similar Part No. - AS-60-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Raltron Electronics Cor...
AS-6.000-10-3OT-EXT-4PD RALTRON-AS-6.000-10-3OT-EXT-4PD Datasheet
143Kb / 2P
   SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL
AS-6.000-10-F-EXT-2PD-TR RALTRON-AS-6.000-10-F-EXT-2PD-TR Datasheet
143Kb / 2P
   SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL
AS-6.000-10-F-EXT-4PD RALTRON-AS-6.000-10-F-EXT-4PD Datasheet
143Kb / 2P
   SURFACE MOUNT MICROPROCESSOR CRYSTAL
logo
Molex Electronics Ltd.
AS-64318-002 MOLEX-AS-64318-002 Datasheet
2Mb / 9P
   APPLICATION SPECIFICATION POWER CMC 22-28 and 53 Circuits SEAL VERSION
2013 / 02 / 15
AS-64318-002-001 MOLEX1-AS-64318-002-001 Datasheet
69Kb / 2P
   CMC Wire Cap for 32 Circuits, CMC Receptacle Mat Sealed
More results

Similar Description - AS-60-5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
NPF-60D MEANWELL-NPF-60D Datasheet
147Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
CLG-60 MEANWELL-CLG-60 Datasheet
212Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
S-60 RSG-S-60 Datasheet
166Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-60 MEANWELL-S-60_10 Datasheet
415Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPF-60 MEANWELL-LPF-60 Datasheet
143Kb / 3P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLP-60H MEANWELL-HLP-60H_12 Datasheet
348Kb / 4P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLG-60H MEANWELL-HLG-60H_12 Datasheet
403Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLN-60H_1110 MEANWELL-HLN-60H_1110 Datasheet
375Kb / 5P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPV-60 MEANWELL-LPV-60_12 Datasheet
143Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_11 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_12 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com