Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AD-60A Datasheet(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

Part # AD-60A
Description  60W Single Output Switching Power Supply
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AD-60A Datasheet(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  AD-60A Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 7Page - Astrodyne Corporation AD-60A Datasheet HTML 8Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
60W Single Output Switching Power Supply
A D - 6 0 series
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
12V
CH2
5V
CH1
24V
CH2
3A
3A
1.8A
0.2�~�4A
0.3�~�6A
0.2�~�2.2A
58W
150mVp-p
75mVp-p
150mVp-p
6.0%
2.0%
5.0%
1.0%
0.5%
0.5%
4.0%
0.5%
4.0%
300ms,�50ms�/�230VAC
800ms,�50ms�/�115VAC�at�full�load
80ms/230VAC
10ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
73%
76%
2A/115VAC����������1A/230VAC
COLD�START 20A/115VAC����������40A/230VAC
<3.5mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
5V�:�5.75�~�6.75V
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
UL1012,�UL60950, TUV�EN60950 Approved
Compliance�to��EN55022�(CISPR22)�Class�B
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)�on�+5V�output
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
301.2K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
159*97*38mm�(L*W*H)
File�Name:D-60-SPEC���2005-09-13
5V
4A
0.3�~�6A
56W
75mVp-p
2.0%
0.5%
0.5%
D-60A
D-60B
0.54Kg;�24pcs/13.8Kg/0.75CUFT
OVER�VOLTAGE
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
CH1�:�4.75�~�5.5V
CH1�:�4.75�~�5.5V
60W�Dual�Output�Switching�Power�Supply
�����������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������
����������������������������������
����������������
����������
D - 6 0 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
ENVIRONMENT
PROTECTION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
CH1
OUTPUT�NUMBER
AD-60A
AD-60B


Similar Part No. - AD-60A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bothhand USA, LP.
AD-6001 BOTHHAND-AD-6001 Datasheet
250Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001A BOTHHAND-AD-6001A Datasheet
249Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6001B BOTHHAND-AD-6001B Datasheet
252Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
AD-6003 BOTHHAND-AD-6003 Datasheet
261Kb / 1P
   ADSL CPE SIDE SPLITTER
More results

Similar Description - AD-60A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
NPF-60D MEANWELL-NPF-60D Datasheet
147Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
CLG-60 MEANWELL-CLG-60 Datasheet
212Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
S-60 RSG-S-60 Datasheet
166Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
S-60 MEANWELL-S-60_10 Datasheet
415Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPF-60 MEANWELL-LPF-60 Datasheet
143Kb / 3P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLP-60H MEANWELL-HLP-60H_12 Datasheet
348Kb / 4P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLG-60H MEANWELL-HLG-60H_12 Datasheet
403Kb / 6P
   60W Single Output Switching Power Supply
HLN-60H_1110 MEANWELL-HLN-60H_1110 Datasheet
375Kb / 5P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPV-60 MEANWELL-LPV-60_12 Datasheet
143Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_11 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
LPC-60 MEANWELL-LPC-60_12 Datasheet
136Kb / 2P
   60W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com