Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AS40-24 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # AS40-24
Description  40W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

AS40-24 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  AS40-24 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation AS40-24 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
a s - 4 0 series
40W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, Ma 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.asTRODYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
WORKING�HUMIDITY
WORKING�TEMP.
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
12V
15V
24V
3.5A
2.8A
1.8A
0�~�3.5A
0�~�2.8A
0�~�1.8A
42W
43W
100mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
1.0%
10.8�~�13.2V
13.5�~�16.5V
21.6�~�26.4V
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
%
0.5
300ms,�50ms/230VAC����������800ms,�50ms/115VAC�at�full�load
70ms/230VAC����������15ms/115VAC�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
72%/115VAC
76%/115VAC
76%/115VAC
78%/115VAC
1.2A/115VAC����������0.6A/230VAC
COLD�START 25A/115VAC����������50A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
314.1K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
129*98*38mm�(L*W*H)
File�Name:S-40-SPEC���2005-09-13
5V
8A
0�~�8A
40W
42W
75mVp-p
4.75�~�5.5V
2.0%
0.5%
1.0%
S-40-5
S-40-12
S-40-15
S-40-24
0.44Kg;�30pcs/13.9Kg/0.86CUFT
17.25�~�20.25
27.6�~�32.4V
13.8�~�16.2V
5.75�~�6.75V
SAFETY STANDARDS
UL1012,�UL1950, TUV�EN60950 Approved
Compliance�to��EN55022�(CISPR22)�Class�B
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
40W�Single�Output�Switching�Power�Supply
��������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������
����������������
����������
S - 4 0 series
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
as40-5
as40-12
as40-15
as40-24


Similar Part No. - AS40-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Allied Components Inter...
AS40-220K-RC ALLIED-AS40-220K-RC Datasheet
928Kb / 1P
   Axial Shielded Inductors
AS40-220K-RC ALLIED-AS40-220K-RC Datasheet
932Kb / 1P
   Axial Shielded Inductors
AS40-220K-RC ALLIED-AS40-220K-RC Datasheet
936Kb / 1P
   Axial Shielded Inductors
AS40-221K-RC ALLIED-AS40-221K-RC Datasheet
928Kb / 1P
   Axial Shielded Inductors
AS40-221K-RC ALLIED-AS40-221K-RC Datasheet
932Kb / 1P
   Axial Shielded Inductors
More results

Similar Description - AS40-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
NPF-40D MEANWELL-NPF-40D Datasheet
147Kb / 6P
   40W Single Output Switching Power Supply
LPF-40 MEANWELL-LPF-40 Datasheet
190Kb / 3P
   40W Single Output Switching Power Supply
HLG-40H MEANWELL-HLG-40H_12 Datasheet
408Kb / 6P
   40W Single Output Switching Power Supply
LPF-40D MEANWELL-LPF-40D Datasheet
220Kb / 4P
   40W Single Output Switching Power Supply
S-40 MEANWELL-S-40_10 Datasheet
409Kb / 2P
   40W Single Output Switching Power Supply
HLN-40H_1110 MEANWELL-HLN-40H_1110 Datasheet
336Kb / 5P
   40W Single Output Switching Power Supply
HLP-40H MEANWELL-HLP-40H_12 Datasheet
351Kb / 4P
   40W Single Output Switching Power Supply
HLN-40H MEANWELL-HLN-40H Datasheet
339Kb / 5P
   40W Single Output Switching Power Supply
HLG-40H_1108 MEANWELL-HLG-40H_1108 Datasheet
378Kb / 6P
   40W Single Output Switching Power Supply
HLG-40H_1209 MEANWELL-HLG-40H_1209 Datasheet
290Kb / 6P
   40W Single Output Switching Power Supply
LPF-40D MEANWELL-LPF-40D_12 Datasheet
248Kb / 4P
   40W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com