Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LPS-50-3.3 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # LPS-50-3.3
Description  50W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

LPS-50-3.3 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  LPS-50-3.3 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation LPS-50-3.3 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
l p s - 5 0 series
50W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
File�Name:LPS-50-SPEC���2005-09-13
SPECIFICATION
LPS-50-3.3
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
PEAK�LOAD(10sec.)
Note.4
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
REMOTE�ON/OFF
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
FUNCTION
AC�CURRENT
(Typ.)
3.3V
10A
0�~�12A
33W
39.6W
50mVp-p
3�~�3.6V
3.0%
1.0%
3.0%
100ms,�40ms/230VAC����������100ms,�40ms/115VAC at�full�load
70ms/230VAC����������12ms/115VAC at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
75%
0.9A
0.6A
COLD�START 18A/115VAC����������35A/230VAC
<1mA /�240VAC
122�~�160% rated�output�power
3.8�~�4.45V
5.75�~�6.75V
13.8�~�16.2V
17.25�~�20.25V
27.6�~�32.4V
57.6�~�67.2V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�Heavy�industry�level,�criteria A
-20�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
RC+/RC-�:�0�~�0.8V�power�on�;�4�~�10V�power�off
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.04%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
341.7Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
195*55*23mm�(L*W*H)
0.24Kg;�48pcs/12.5Kg/0.84CUFT
81%
1.2A
0.8A
82%
84%
85%
86%
3.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
50mVp-p
4.5�~�5.5V
80mVp-p
10.8�~�13.2V
80mVp-p
13.5�~�16.5V
80mVp-p
21.6�~�27.2V
100mVp-p
43.2�~�52.8V
5V
10A
0�~�12A
50W
60W
12V
4.2A
0�~�5A
50.4W
60W
15V
3.4A
0�~�4.1A
51W
61.5W
24V
2.1A
0�~�2.5A
50.4W
60W
48V
1.1A
0�~�1.3A
52.8W
62.4W
LPS-50-5
LPS-50-12
LPS-50-15
LPS-50-24
LPS-50-48
115VAC
230VAC
50W�Single�Output�Switching�Power�Supply
L P S - 5 0 series
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
����������������������
������������������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������������
����������������
����������
ENVIRONMENT
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�5)
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC


Similar Part No. - LPS-50-3.3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
LPS-50-3.3 MEANWELL-LPS-50-3.3 Datasheet
218Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
LPS-50-3.3 XPPOWER-LPS-50-3.3 Datasheet
675Kb / 4P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
LPS-50-3.3 RSG-LPS-50-3.3 Datasheet
203Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
LPS-50-3.3 MEANWELL-LPS-50-3.3 Datasheet
221Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
LPS-50-3.3 MEANWELL-LPS-50-3.3 Datasheet
220Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - LPS-50-3.3

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
LPS50 ASTRODYNE-LPS50 Datasheet
314Kb / 4P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
NES-50 TOTAL-POWER-NES-50 Datasheet
231Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
LPS-50 RSG-LPS-50 Datasheet
203Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
LPS-50 MEANWELL-LPS-50 Datasheet
218Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
RS-50 MEANWELL-RS-50_11 Datasheet
234Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
LPS-50 MEANWELL-LPS-50_10 Datasheet
221Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
LPS-50_1108 MEANWELL-LPS-50_1108 Datasheet
220Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
XP Power Limited
LPS-50-3.3 XPPOWER-LPS-50-3.3 Datasheet
675Kb / 4P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
RS-50 ASTRODYNE-RS-50 Datasheet
303Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RS-50_1108 MEANWELL-RS-50_1108 Datasheet
234Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
S-50 MEANWELL-S-50 Datasheet
416Kb / 2P
   50W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com