Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LPS-75-24 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # LPS-75-24
Description  75W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

LPS-75-24 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  LPS-75-24 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation LPS-75-24 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
l p s - 7 5 series
75W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
LPS-75-3.3
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
REMOTE�ON/OFF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
FUNCTION
AC�CURRENT (Typ.)
3.3V
15A
0�~�16.5A
49.5W
54.45W
80mVp-p
3�~3.5V
3.0%
1.0%
3.0%
100ms,�35ms/230VAC����������100ms,�35ms/115VAC�at�full�load
60ms/230VAC����������12ms/115VAC�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
69%
1.9A/115VAC����������1.1A/230VAC
COLD�START 18A/115VAC����������36A/230VAC
<1mA /�240VAC
115�~�150% rated�output�power
3.8�~�4.45V
5.75�~�6.75V
13.8�~�16.2V
17.25�~�20.25V
27.6�~�32.4V
57.6�~�67.2V
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55011,�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�Heavy�industry�level,�criteria A
-20�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.04%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�Period�for�60min.each�along�X, Y,�Z�axes
355Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
RC+/RC-�:�0�~�0.8V�power�on�;�4�~�10V�power�off
222*55*30mm�(L*W*H)
0.3Kg;�48pcs/15.6Kg/1.12CUFT
77%
80%
81%
83%
83%
3.0%
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
80mVp-p
4.75�~�5.5V
100mVp-p
11�~�13.5V
100mVp-p
13.5�~�16.5V
120mVp-p
22�~�27V
120mVp-p
45�~�54V
5V
15A
0�~�16.5A
75W
82.5W
12V
6.2A
0�~�6.8A
74.4W
81.6W
15V
5A
0�~�5.5A
75W
82.5W
24V
3.2A
0�~�3.5A
76.8W
84W
48V
1.56A
0�~�1.7A
75W
81.6W
LPS-75-5
LPS-75-12
LPS-75-15
LPS-75-24
LPS-75-48
File�Name:LPS-75-SPEC���2005-09-06
75W�Single�Output�Switching�Power�Supply
�������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������
����������������������
������������������������������
��������������������������
���������������������������
����������������
����������
L P S - 7 5 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
PEAK�LOAD(10sec.)
Note.4
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�5)
PROTECTION


Similar Part No. - LPS-75-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
LPS-75-24 MEANWELL-LPS-75-24 Datasheet
301Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
LPS-75-24 RSG-LPS-75-24 Datasheet
188Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
LPS-75-24 MEANWELL-LPS-75-24 Datasheet
304Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
LPS-75-24 MEANWELL-LPS-75-24 Datasheet
303Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - LPS-75-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
NES-75 TOTAL-POWER-NES-75 Datasheet
406Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
LPS75 ASTRODYNE-LPS75 Datasheet
322Kb / 4P
   75W Single Output Switching Power Supply
RS-75 ASTRODYNE-RS-75 Datasheet
307Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
LPS-75 RSG-LPS-75 Datasheet
188Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
NES-75 MEANWELL-NES-75 Datasheet
404Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
LPS-75 MEANWELL-LPS-75_10 Datasheet
304Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
LPS-75 MEANWELL-LPS-75 Datasheet
301Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
SCP-75 MEANWELL-SCP-75_11 Datasheet
313Kb / 3P
   75W Single Output Switching Power Supply
LPS-75_1108 MEANWELL-LPS-75_1108 Datasheet
303Kb / 2P
   75W Single Output Switching Power Supply
LRS-75 MEANWELL-LRS-75 Datasheet
108Kb / 4P
   75W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com