Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MPQ-120E Datasheet(PDF) 2 Page - Astrodyne Corporation

Part # MPQ-120E
Description  120W 1~4 Output for Medical Type
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

MPQ-120E Datasheet(HTML) 2 Page - Astrodyne Corporation

  MPQ-120E Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation MPQ-120E Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation MPQ-120E Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
m p s / d / t / q - 1 2 0 series
120W 1~4 Output for Medical Type
300 myles standish Blvd., taunton, mA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AstROdYNE.COm
1~4�Output�Medical Type
1 2 0 W��M e d i c a l series
File�Name:120W�MEDICAL-SPEC���2005-09-13
Notes�:
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
Output�Chart
MODEL
OUTPUT
RATED
OUTPUT�CURRENT
PEAK�LOAD
WITH�FAN
CONVECTION
MINIMUM
RIPPLE�&�NOISE VOLTAGE
LINE
LOAD
EFFICIENCY
VOLTAGE
CURRENT
(
)
Note�4
(25CFM)
(max.)
LOAD
(Max.)
TOLERANCE
REGULATION REGULATION
MPS-120-3.3
3.3V
0A
24A
16A
24A
26A
80mVp-p
3.0%
1.0%
3.0%
68%
73%
77%
79%
81%
82%
75%
72%
73%
72%
71%
71%
74%
73%
74%
76%
1.0%
3.0%
1.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.5%
3.0%
+4,-3%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
3.5%
3.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
3.5%
4.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.5%
1.5%
2.0%
1.5%
2.0%
2.0%
2.0%
3.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
2.0%
3.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
6.0%
2.0%
6.0%
+6,-7%
6.0%
+6,-7%
+8,-6%
+8,-6%
+8,-6%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
8.0%
8.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
2.0%
7.0%
8.0%
80mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
120mVp-p
300mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
300mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
80mVp-p
120mVp-p
80mVp-p
120mVp-p
250mVp-p
5V
0A
22A
14.7A
22A
26A
0A
10A
6.7A
10A
11A
0A
8A
5.3A
8A
8.8A
0A
5A
3.3A
5A
5.5A
0A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
0.4A
0.4A
0.4A
0.5A
0.5A
0.2A
0.5A
0.4A
0A
0A
0A
0A
0A
0.3A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
2A
0.5A
0.3A
2.5A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
4.8A
4.4A
4A
4.2A
3.2A
1A
3A
2.2A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
2.1A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
10A
5A
2.9A
1.7A
7.3A
7.3A
7.3A
7A
7.3A
7.3A
7A
7.3A
7.3A
3.5A
3.2A
2.6A
3.1A
2.4A
0.7A
2.3A
1.6A
0.3A
0.4A
0.4A
0.4A
0.4A
1.4A
0.4A
0.4A
0.4A
0.3A
0.4A
0.4A
7A
3.6A
1.9A
2.5A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
10A
4.8A
4.4A
4A
4.2A
3.2A
1A
3A
2.2A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
2.1A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
0.6A
10A
5A
2.9A
2.8A
12A
12A
12A
11A
11A
11A
11A
11A
12A
5.8A
5.3A
4.4A
5A
3.8A
1.1A
3.3A
2.64A
1A
1A
1A
1A
1A
2.3A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
12A
6A
3.2A
12V
15V
24V
48V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
12V
12V
15V
12V
15V
12V
12V
24V
-5V
-12V
-15V
-5V
-5V
24V
15V
-12V
-15V
-12V
24V
12V
5V
12V
24V
MPS-120-5
MPS-120-12
MPS-120-15
MPS-120-24
MPS-120-48
MPD-120A
MPT-120A
MPT-120B
MPT-120C
MPQ-120B
MPQ-120C
MPQ-120D
MPQ-120E
MPT-120D
MPD-120B
WITH�25CFM�FAN
(Note�3)
(Note�2)


Similar Part No. - MPQ-120E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
MPQ-120E MEANWELL-MPQ-120E Datasheet
281Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
logo
XP Power Limited
MPQ-120E XPPOWER-MPQ-120E Datasheet
290Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
logo
Mean Well Enterprises C...
MPQ-120E MEANWELL-MPQ-120E Datasheet
283Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
MPQ-120E MEANWELL-MPQ-120E Datasheet
283Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
MPQ-120E MEANWELL-MPQ-120E Datasheet
317Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
More results

Similar Description - MPQ-120E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
MPS-200 ASTRODYNE-MPS-200 Datasheet
439Kb / 4P
   200W 1~4 Output for Medical Type
MPS200 ASTRODYNE-MPS200 Datasheet
484Kb / 7P
   200W 1~4 Output for Medical Type
logo
Mean Well Enterprises C...
MPD-200 MEANWELL-MPD-200_10 Datasheet
325Kb / 4P
   1~4 Output Medical Type
MPQ-200 MEANWELL-MPQ-200 Datasheet
325Kb / 4P
   1~4 Output Medical Type
MPD-120 MEANWELL-MPD-120 Datasheet
281Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
MPT-200 MEANWELL-MPT-200 Datasheet
325Kb / 4P
   1~4 Output Medical Type
MPS-120 MEANWELL-MPS-120 Datasheet
317Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
MPT-120 MEANWELL-MPT-120 Datasheet
289Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
MPD-200 MEANWELL-MPD-200 Datasheet
323Kb / 4P
   1~4 Output Medical Type
MPD-120 MEANWELL-MPD-120_11 Datasheet
283Kb / 3P
   1~4 Output Medical Type
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com