Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

QP-100-3B Datasheet(PDF) 2 Page - Astrodyne Corporation

Part # QP-100-3B
Description  100W Quad Output with PFC Function
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

QP-100-3B Datasheet(HTML) 2 Page - Astrodyne Corporation

  QP-100-3B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation QP-100-3B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation QP-100-3B Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
q p - 1 0 0 series
100W Quad Output with PFC Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
..
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER (max.)
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.5
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
OVER�TEMPERATURE(OPTION)
AC�CURRENT (Typ.)
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.95/230VAC��������PF>0.98/115VAC�at�full�load
75%
78%
78%
1.5A/115VAC����������0.75A/230VAC
COLD�START
40A/230V
<3.5mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
CH1:5.75�~�6.75V����������CH2:3.8�~�4.4V
CH1:5.75�~�6.75V����������CH2:13.8�~�16.2V CH1:5.75�~�6.75V����������CH2:17.25�~�20.25V
Protection�type�: Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
139.9K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*99*50mm�(L*W*H)
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
100W�Quad�Output�with�PFC�Function
Features�:
Q P - 1 0 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
QP-100-3D
QP-100D
QP-100F
5V
5V
5V
3.3V
24V
-12V
12V
24V
-12V
15V
24V
-15V
8A
8A
8A
8A
1.3A
0.6A
2.4A
1A
0.6A
2A
1A
0.6A
2�~�10A
2�~�10A
2�~�10A
0�~�10A
0.3�~�2A
0�~�1A
0�~�3A
0.3�~�2A
0�~�1A
0�~�3A
0.3�~�2A
0�~�1A
104.8W
100W
103W
100mVp-p 100mVp-p 150mVp-p 150mVp-p
150mVp-p 200mVp-p 150mVp-p
180mVp-p 200mVp-p 150mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
6.0%
5.0%
6.0%
5.0%
5.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
6.0%
2.0%
6.0%
6.0%
6.0%
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
FileName:QP-100-SPEC2005-09-13
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�3.14�~�3.63V
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�11.4�~�13.2V
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�14.3�~�16.5V
�������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������
���� ����������������������
���������������������������������������������
����������������
800ms,�50ms/230VAC
115VAC�at�full�load
800ms,�50ms/
24ms/230VAC�����������24
115VAC�at�full�load
ms/
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
95
5
(TSW1)
0.87Kg;�20pcs/18.4Kg/1.28CUFT
CH2
CH2
CH2
CH3
CH3
CH3
CH4
CH4
CH4
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - QP-100-3B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-100-3B MEANWELL-QP-100-3B Datasheet
898Kb / 5P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
QP-100-3B RSG-QP-100-3B Datasheet
232Kb / 5P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-100-3B MEANWELL-QP-100-3B Datasheet
944Kb / 5P
   100W Quad Output with PFC Function
QP-100-3B MEANWELL-QP-100-3B Datasheet
613Kb / 3P
   100W Quad Output with PFC Function
More results

Similar Description - QP-100-3B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CUI INC
VPPQ-1003C CUI-VPPQ-1003C Datasheet
84Kb / 2P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-100 MEANWELL-QP-100 Datasheet
898Kb / 5P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
QP-100 RSG-QP-100 Datasheet
232Kb / 5P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPQ-100 MEANWELL-PPQ-100_11 Datasheet
365Kb / 2P
   100W Quad Output with PFC Function
QP-100 MEANWELL-QP-100_10 Datasheet
944Kb / 5P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
CUI INC
VPPQ-1003D CUI-VPPQ-1003D Datasheet
84Kb / 2P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPQ-1003 MEANWELL-PPQ-1003_11 Datasheet
673Kb / 3P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
PPQ1003 ASTRODYNE-PPQ1003 Datasheet
355Kb / 4P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPQ-100 MEANWELL-PPQ-100 Datasheet
362Kb / 2P
   100W Quad Output with PFC Function
PPQ-1003 MEANWELL-PPQ-1003 Datasheet
668Kb / 3P
   100W Quad Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com