Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

QP-200D Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # QP-200D
Description  200W Quad Output with PFC Function
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

QP-200D Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  QP-200D Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation QP-200D Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation QP-200D Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation QP-200D Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
q p - 2 0 0 series
200W Quad Output with PFC Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
..
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.6
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
POWER�GOOD�/�POWER�FAIL(OPTIONAL)
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
800ms,�50ms�at�full�load
24ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.95/230VAC��������PF>0.98/115VAC�at�full�load
75%
75%
CH1:�5.75�~�6.75V��������CH2:17.25�~�20.25V
72%
CH1:5.75�~�6.75V��������CH2:3.8�~�4.4V
3.5A/115VAC����������2A/230VAC
COLD�START 30A
<2mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
CH1:5.75�~�6.75V����������CH2:13.8�~�16.2V
Protection�type�: Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
10ms/1ms
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
160.6K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
230*115*50mm�(L*W*H)
1.2Kg;�12pcs/15.4Kg/0.92CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
200W�Quad�Output�with�PFC�Function
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������
Features�:
Q P - 2 0 0 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
FUNCTION
EMC
(Note�5)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
QP-200D
QP-200F
QP-200-3A
5V
5V
5V
12V
CH2
CH2
CH2
24V
CH3
CH3
CH3
-12V
CH4
CH4
CH4
15V
24V
-15V
3.3V
12V
-5V
15A
15A
15A
4A
3A
0.7A
3A
3A
0.7A
15A
6A
0.7A
3�~�20A
3�~�20A
3�~�20A
0�~�6A
0.4�~�5A
0�~�1A
0�~�5A
0.4�~�5A
0�~�1A
0�~�20A
0.5�~�8A
0�~�1A
203.4W
202.5W
200W
100mVp-p
20A
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�11.4�~�13.2V
CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�14.25�~�16.5V CH1:�4.75�~�5.5V����������CH2:�3.14�~�3.63V
150mVp-p
7A
150mVp-p
6A
150mVp-p
1A
150mVp-p
6A
150mVp-p
6A
150mVp-p
1A
100mVp-p
20A
150mVp-p
8A
150mVp-p
1A
100mVp-p
20A
100mVp-p
20A
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
+10,-6%
6.0%
+10,-6%
6.0%
+8,-10%
6.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
2.0%
1.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
6.0%
2.0%
6.0%
6.0%
95
5
(TSW1)�Detect�on�heatsink�of�Q1,Q2�power�transistor
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
File�Name:QP-200-SPEC���2005-09-13
INPUT
OVER�TEMPERATURE
PEAK�CURRENT
Note.4
Protection�type�:�Constant�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - QP-200D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-200D MEANWELL-QP-200D Datasheet
741Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
QP-200D RSG-QP-200D Datasheet
204Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-200D MEANWELL-QP-200D Datasheet
748Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
QP-200D MEANWELL-QP-200D Datasheet
759Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
QP-200D TOTAL-POWER-QP-200D Datasheet
753Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
More results

Similar Description - QP-200D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
QP-200 TOTAL-POWER-QP-200 Datasheet
753Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
QP-200 RSG-QP-200 Datasheet
204Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-200 MEANWELL-QP-200 Datasheet
741Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
QP200 ASTRODYNE-QP200 Datasheet
337Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-200 MEANWELL-QP-200_10 Datasheet
748Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
QP-200 MEANWELL-QP-200_11 Datasheet
759Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
logo
XP Power Limited
PPS-200-5 XPPOWER-PPS-200-5 Datasheet
330Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PPS-200 MEANWELL-PPS-200 Datasheet
328Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
HRP-200 MEANWELL-HRP-200 Datasheet
370Kb / 2P
   200W Single Output with PFC Function
EPP-200 MEANWELL-EPP-200 Datasheet
566Kb / 4P
   200W Single Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com