Electronic Components Datasheet Search |
|
QP-375-5C Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation |
|
QP-375-5C Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation |
1 / 6 page q p - 3 7 5 series 375W Quad Output with PFC Function 300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780 ph: 1-800-823-8082 Fax: 508-823-8181 WWW.ASTRODYNE.COM .. SPECIFICATION MODEL DC�VOLTAGE RATED�CURRENT CURRENT�RANGE RATED�POWER(max.) OUTPUT VOLTAGE ADJ.�RANGE LINE�REGULATION LOAD�REGULATION HOLD�TIME (Typ.) SETUP,�RISE�TIME VOLTAGE�RANGE Note.7 FREQUENCY RANGE POWER�FACTOR (Typ.) EFFICIENCY (Typ.) INRUSH�CURRENT (Typ.) LEAKAGE�CURRENT SAFETY STANDARDS HARMONIC�CURRENT EMS�IMMUNITY WORKING�TEMP. REMOTE�CONTROL POWER�GOOD�/�POWER�FAIL(OPTIONAL) WORKING�HUMIDITY STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY TEMP.�COEFFICIENT VIBRATION MTBF DIMENSION OTHERS NOTE PACKING OVER�LOAD OVER�VOLTAGE AC�CURRENT (Typ.) 36ms�at�full�load 800ms,�50ms�at�full�load 85�~�264VAC����������120�~�370VDC 47�~�63Hz PF>0.95/230VAC��������PF>0.98/115VAC�at�full�load 77% 77% 77% 6A/115VAC����������3A/230VAC COLD�START 45A <2mA /�240VAC 105�~�135% rated�output�power CH1:5.75�~�6.75V UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved -10�~�+60 (Refer�to�output�load�derating�curve) 10ms/1ms RC+/RC-:0�~�8V�POWER�ON;�4V�~�10V�POWER�OFF 20�~�90%�RH�non-condensing -20�~�+85 ,�10�~�95%�RH 0.03%/ (0~50 ) 10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes 75.9K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25 ) 280*127*63.5mm�(L*W*H) 2.4Kg;�6pcs/14.8Kg/1.45CUFT Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B Compliance�to EN61000-3-2,-3 Compliance�to EN55024,�Light�industry�level,��criteria A EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204, RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2 VOLTAGE�TOLERANCE Note.3 375W�Quad�Output�with�PFC�Function ������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ���������������� Features�: Q P - 3 7 5 series ENVIRONMENT SAFETY & FUNCTION EMC (Note�4) PROTECTION WITHSTAND�VOLTAGE ISOLATION�RESISTANCE I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC EMI�CONDUCTION�&�RADIATION QP-375-5A QP-375-5B QP-375-5C 5V +5V 5V +12V 12V 12V +12V 12V 5V +12V 15V 15V 30A 30A 30A 10A 6A 3A 10A 6A 3A 9A 4A 4A 3.5�~�40A 3.5�~�40A 3.5�~�40A 0�~�16A 0�~�6A 0�~�3A 0�~�16A 0�~�6A 0�~�3A 0�~�16A 0�~�4A 0�~�4A 378W 357W 378W 100mVp-p 4.75�~�5.5V 4.75�~�5.5V 4.75�~�5.5V 11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V 14.3�~�16.5V 14.3�~�16.5V 150mVp-p 150mVp-p 50mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 50mVp-p ------ 150mVp-p 150mVp-p 240mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 80 5 (TSW1)�Detect�on�heatsink�of�Q1,Q2�power�transistor) Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down INPUT OVER�TEMPERATURE ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������� �������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed File�Name:QP-375-SPEC���2005-09-13 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3 CH4 CH4 CH4 CH1 CH1 CH1 OUTPUT�NUMBER |
Similar Part No. - QP-375-5C |
|
Similar Description - QP-375-5C |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |