Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

QP-375-24B Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # QP-375-24B
Description  375W Quad Output with PFC Function
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

QP-375-24B Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  QP-375-24B Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation QP-375-24B Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation QP-375-24B Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation QP-375-24B Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation QP-375-24B Datasheet HTML 5Page - Astrodyne Corporation QP-375-24B Datasheet HTML 6Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
q p - 3 7 5 series
375W Quad Output with PFC Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
..
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER(max.)
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
HOLD�TIME (Typ.)
SETUP,�RISE�TIME
VOLTAGE�RANGE
Note.7
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
REMOTE�CONTROL
POWER�GOOD�/�POWER�FAIL(OPTIONAL)
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
36ms�at�full�load
800ms,�50ms�at�full�load
85�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.95/230VAC��������PF>0.98/115VAC�at�full�load
77%
77%
77%
6A/115VAC����������3A/230VAC
COLD�START 45A
<2mA /�240VAC
105�~�135% rated�output�power
CH1:5.75�~�6.75V
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
10ms/1ms
RC+/RC-:0�~�8V�POWER�ON;�4V�~�10V�POWER�OFF
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0~50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
75.9K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
280*127*63.5mm�(L*W*H)
2.4Kg;�6pcs/14.8Kg/1.45CUFT
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
375W�Quad�Output�with�PFC�Function
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
����������������
Features�:
Q P - 3 7 5 series
ENVIRONMENT
SAFETY &
FUNCTION
EMC
(Note�4)
PROTECTION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
QP-375-5A
QP-375-5B
QP-375-5C
5V
+5V
5V
+12V
12V
12V
+12V
12V
5V
+12V
15V
15V
30A
30A
30A
10A
6A
3A
10A
6A
3A
9A
4A
4A
3.5�~�40A
3.5�~�40A
3.5�~�40A
0�~�16A
0�~�6A
0�~�3A
0�~�16A
0�~�6A
0�~�3A
0�~�16A
0�~�4A
0�~�4A
378W
357W
378W
100mVp-p
4.75�~�5.5V
4.75�~�5.5V
4.75�~�5.5V
11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V
11.4�~�13.2V 11.4�~�13.2V
11.4�~�13.2V 14.3�~�16.5V 14.3�~�16.5V
150mVp-p 150mVp-p 50mVp-p
120mVp-p 120mVp-p 50mVp-p
------
150mVp-p 150mVp-p 240mVp-p
100mVp-p
100mVp-p
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
0.8%
80
5
(TSW1)�Detect�on�heatsink�of�Q1,Q2�power�transistor)
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
INPUT
OVER�TEMPERATURE
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
File�Name:QP-375-SPEC���2005-09-13
CH2
CH2
CH2
CH3
CH3
CH3
CH4
CH4
CH4
CH1
CH1
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - QP-375-24B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
QP-375-24B TOTAL-POWER-QP-375-24B Datasheet
150Kb / 5P
   SWITCHING POWER SUPPLY ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-375-24B MEANWELL-QP-375-24B Datasheet
770Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
QP-375-24B MEANWELL-QP-375-24B Datasheet
777Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
More results

Similar Description - QP-375-24B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
QP375 ASTRODYNE-QP375 Datasheet
2Mb / 6P
   375W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-375 MEANWELL-QP-375_11 Datasheet
786Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
QP-375 TOTAL-POWER-QP-375_17 Datasheet
994Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
QP-375 RSG-QP-375 Datasheet
294Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-375 MEANWELL-QP-375_10 Datasheet
777Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
QP-375 MEANWELL-QP-375 Datasheet
770Kb / 7P
   375W Quad Output with PFC Function
logo
CUI INC
VPPQ-1003C CUI-VPPQ-1003C Datasheet
84Kb / 2P
   100W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-150 MEANWELL-QP-150_10 Datasheet
770Kb / 5P
   150W Quad Output with PFC Function
QP-320 MEANWELL-QP-320_10 Datasheet
256Kb / 2P
   320W Quad Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
QP-200 ASTRODYNE-QP-200 Datasheet
451Kb / 4P
   200W Quad Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com