Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RD-125-1224 Datasheet(PDF) 3 Page - Astrodyne Corporation

Part # RD-125-1224
Description  125W Dual Output Switching Power Supply
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

RD-125-1224 Datasheet(HTML) 3 Page - Astrodyne Corporation

  RD-125-1224 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation RD-125-1224 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation RD-125-1224 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation RD-125-1224 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
r d - 1 2 5 series
125W Dual Output Switching Power Supply
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTrOdYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
RD-125-4824
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
Note.6
RATED�POWER
Note.6
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY(Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
48V
CH1
24V
CH2
2A
2A
0.3�~�2.5A
0.5�~�4A
144W
240mVp-p
240mVp-p
CH1:�45.6 ~�52.8V
0.5%
1.0%
8.0%
1.0%
1.0%
5.0%
500ms,�20ms/230VAC����������1200ms,�30ms/115VAC at�full�load
36ms/230VAC����������30ms/115VAC at�full�load
47�~�63Hz
85%
86%
CH1:�55.2�~�64.8V
3A/115VAC����������2A/230VAC
COLD�START 40A/230VAC
<2mA /�240VAC
110�~�150% rated�output�power
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN61000-6-2�(EN50082-2)�heavy�industry�level,�criteria A
-25�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)on�+5V�output
10�~�500Hz,�5G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
232.4Khrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*98*38mm�(L*W*H)
File�Name:RD-125-SPEC���2005-09-13
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
125W�Dual�Output�Switching�Power�Supply
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
Note.4
LOAD�REGULATION
Note.5
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�7)
88�~�132VAC�/�176�~�264VAC�selected�by�switch�����������248�~�373VDC(Withstand�300VAC�surge�for�5sec.�Without�damage)
0.7Kg;�20pcs/15Kg/0.8CUFT
RD-125-4812
48V
CH1
12V
CH2
2.3A
2.3A
0.3�~�2.5A
1�~�7A
138W
240mVp-p
120mVp-p
CH1:�45.6 ~�52.8V
0.5%
2.0%
1.0%
10%
1.0%
5.0%
CH1:�55.2�~�64.8V
RD-125-2412
24V
12V
CH2
3.7A
3.7A
0.5�~�5A
1�~�7A
133.2W
200mVp-p
120mVp-p
CH1:�22.8 ~�26.4V
0.5%
2.0%
1.0%
10%
1.0%
5.0%
86%
CH1:�27.6�~�32.4V
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
R D - 1 2 5 series
������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������
���������������������������
�������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������
����������������
���������������������������������
����������
CH1
OUTPUT�NUMBER


Similar Part No. - RD-125-1224

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
RD-125-1224 MEANWELL-RD-125-1224 Datasheet
2Mb / 4P
   125W Dual Swithcing Power Supply
RD-125-1224 MEANWELL-RD-125-1224 Datasheet
1Mb / 4P
   125W Dual Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - RD-125-1224

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
RID125 ASTRODYNE-RID125 Datasheet
322Kb / 4P
   125W Dual Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RD-125 TOTAL-POWER-RD-125 Datasheet
473Kb / 4P
   125W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RD-125 MEANWELL-RD-125_11 Datasheet
1Mb / 4P
   125W Dual Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
RD125 ASTRODYNE-RD125 Datasheet
317Kb / 4P
   125W Dual Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RD-125 MEANWELL-RD-125_10 Datasheet
1Mb / 4P
   125W Dual Output Switching Power Supply
RID-125 MEANWELL-RID-125_10 Datasheet
798Kb / 3P
   125W Dual Output Switching Power Supply
RID-125 MEANWELL-RID-125_11 Datasheet
799Kb / 3P
   125W Dual Output Switching Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
RT125 ASTRODYNE-RT125 Datasheet
293Kb / 4P
   125W Triple Output Switching Power Supply
logo
Total Power Internation...
RQ-125 TOTAL-POWER-RQ-125 Datasheet
425Kb / 2P
   125W Quad Output Switching Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RQ-125 MEANWELL-RQ-125 Datasheet
346Kb / 2P
   125W Quad Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com