Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RSP-1500-24 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # RSP-1500-24
Description  1500W Single Output Power Supply
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

RSP-1500-24 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  RSP-1500-24 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation RSP-1500-24 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation RSP-1500-24 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation RSP-1500-24 Datasheet HTML 4Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
R s p - 1 5 0 0 series
1500W Single Output Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
RSP-1500-5
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
OVER�TEMPERATURE
WORKING�TEMP.
CURRENT�SHARING
OUTPUT�VOLTAGE�TRIM
ALARM�SIGNAL OUTPUT
REMOTE�ON/OFF�CONTROL
AUXILIARY POWER(AUX)
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
Note.5
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT (Typ.)
5V
240A
0�~�240A
1200W
150mVp-p
4.5�~�5.5V
2.0%
0.5%
2.0%
1500ms,�100ms�at�full�load
10ms�at�full�load
14ms�at�full�load
16ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47~63Hz
80%
17A/115VAC���������8A/230VAC
30A/115VAC����������60A/230VAC
<2.0mA /�240VAC
105�~135% rated�output�power
5.75�~�6.75V
Protection�type�:�Constant�current�limiting�unit�will�shut�down�o/p�voltage�after�5sec.�Re-power�on�to�recover
13.8�~�16.8V
17�~�20.5V
27.6�~�32.4V
31�~�36.5V
57.6�~�67.2V
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
95
5
(TSW2�)�Detect�on�heatsink�of�power�transistor
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
-20�~�+70
(Refer�to�output�load�derating�curve)
Please�see�the�Function�Manual
Please�see�the�Function�Manual
Please�see�the�Function�Manual
Please�see�the�Function�Manual
12A@0.1A(Only�for�Remote�ON/OFF�control)
20~90%�RH�non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.05%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
62.6K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
278*127*83.5mm�(L*W*H)
2.6Kg;�6pcs/16.6Kg/1.75CUFT
87%
87%
90%
90%
91%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
150mVp-p
10�~�13.5V
150mVp-p
13.5�~�16.5V
150mVp-p
20�~�26.4V
150mVp-p
24�~�30V
200mVp-p
43�~�56V
12V
125A
0�~�125A
1500W
15V
100A
0�~�100A
1500W
24V
63A
0�~�63A
1512W
27V
56A
0�~�56A
1512W
48V
32A
0�~�32A
1536W
RSP-1500-12
RSP-1500-15
RSP-1500-24
RSP-1500-27
RSP-1500-48
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
File�Name:RSP-1500-SPEC���2005-08-16
POWER�FACTOR (Typ.)
0.95/230VAC����������0.98/115VAC�at�full�load
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
1500W�Single�Output�Power�Supply
R S P - 1 5 0 0 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
SAFETY &
FUNCTION
EMC
(Note�4)
PROTECTION
�����������������������������
������������������
��������������������������������������
�������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������
����������


Similar Part No. - RSP-1500-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-1500-24 MEANWELL-RSP-1500-24 Datasheet
1Mb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
logo
RSG Electronic Componen...
RSP-1500-24 RSG-RSP-1500-24 Datasheet
168Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-1500-24 MEANWELL-RSP-1500-24 Datasheet
301Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
RSP-1500-24 MEANWELL-RSP-1500-24 Datasheet
310Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
More results

Similar Description - RSP-1500-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RSG Electronic Componen...
RSP-1500 RSG-RSP-1500 Datasheet
168Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
SPV-1500 MEANWELL-SPV-1500_10 Datasheet
325Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
SE-1500 MEANWELL-SE-1500_11 Datasheet
305Kb / 3P
   1500W Single Output Power Supply
SPV-1500 MEANWELL-SPV-1500_11 Datasheet
334Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
logo
Astrodyne Corporation
RSP1500 ASTRODYNE-RSP1500 Datasheet
304Kb / 5P
   1500W Single Output Power Supply
logo
Total Power Internation...
RSP-1500 TOTAL-POWER-RSP-1500 Datasheet
1Mb / 4P
   1500W SINGLE OUTPUT POWER SUPPLY
SPV-1500 TOTAL-POWER-SPV-1500 Datasheet
338Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
SE-1500 MEANWELL-SE-1500_09 Datasheet
305Kb / 3P
   1500W Single Output Power Supply
RSP-1500_1112 MEANWELL-RSP-1500_1112 Datasheet
310Kb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
RSP-1500 MEANWELL-RSP-1500 Datasheet
1Mb / 4P
   1500W Single Output Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com