Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

S-240-15 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # S-240-15
Description  240W Single Output Switching Power Supply
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

S-240-15 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  S-240-15 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation S-240-15 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
s - 2 4 0 series
240W Single Output Switching Power Supply
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
S-240-5
S-240-7.5
S-240-12
S-240-15
S-240-24
S-240-30
S-240-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
5V
7.5V
12V
15V
24V
30V
48V
40A
30A
18A
15A
10A
8A
5A
0�~�40A
0�~�30A
0�~�18A
0�~�15A
0�~�10A
0�~�8A
0�~�5A
200W
225W
216W
225W
240W
240W
240W
150mVp-p
200mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
180mVp-p
180mVp-p
240mVp-p
4.5�~�5.8V
6�~�9V
10�~�14V
12�~�18V
20�~�28V
27�~�33V
41�~�56V
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
1000ms,�20ms�at�full�load
36ms�at�full�load
47�~�63Hz
78%
80%
82%
83%
84%
85%
87%
5A/115VAC����������2.5A/230VAC
15A/115VAC���������30A/230VAC
<2mA /�240VAC
105�~�135% rated�output�power
6�~�7V
9.4�~�10.9V
14.4�~�16.8V
18.5�~�21.5V
31.2�~�36V
34.5�~�40.5V
57.6�~�67.2V
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed.
RT1
40
FAN�ON,
35
FAN�OFF,
70
output�shutdown
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
179.3K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
190*93*65mm�(L*W*H)
1.2Kg;�12pcs/15.3Kg/0.78CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
File�Name:S-240-SPEC���2005-09-13
88�~�132VAC�/�176�~�264VAC��auto�switch����������248~370VDC
FUNCTION
FAN�CONTROL,�O.T.P.
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved�(7.5V�Design�refer�to TUV�EN60950-1)
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�Light�industry�level,��criteria A
240W�Single�Output�Switching�Power�Supply
�������������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������
����������������������������������
����������������
����������
S - 2 4 0 series
ENVIRONMENT
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMC
(Note�4)
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC


Similar Part No. - S-240-15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
S-240-15 MEANWELL-S-240-15 Datasheet
314Kb / 2P
   240W Single Output Switching Power Supply
More results

Similar Description - S-240-15

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
HLG-240 MEANWELL-HLG-240 Datasheet
334Kb / 6P
   240W Single Output Switching Power Supply
HLG-240 MEANWELL-HLG-240_11 Datasheet
342Kb / 6P
   240W Single Output Switching Power Supply
HLG-240H MEANWELL-HLG-240H_12 Datasheet
376Kb / 6P
   240W Single Output Switching Power Supply
S-240 MEANWELL-S-240 Datasheet
314Kb / 2P
   240W Single Output Switching Power Supply
HLG-240H MEANWELL-HLG-240H Datasheet
486Kb / 6P
   240W Single Output Switching Power Supply
HLG-240 MEANWELL-HLG-240_12 Datasheet
373Kb / 6P
   240W Single Output Switching Power Supply
HEP-240 MEANWELL-HEP-240 Datasheet
85Kb / 4P
   240W Single Output Switching Power Supply
HLG-240H MEANWELL-HLG-240H_11 Datasheet
343Kb / 6P
   240W Single Output Switching Power Supply
HBG-240 MEANWELL-HBG-240 Datasheet
3Mb / 4P
   240W Output Switching Power Supply
HVGC-240 MEANWELL-HVGC-240 Datasheet
129Kb / 6P
   240W Single Output LED Power Supply
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com