Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SD-100C-12 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SD-100C-12
Description  100W Single Output DC-DC Converter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SD-100C-12 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SD-100C-12 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SD-100C-12 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
s d - 1 0 0 series
100W Single Output DC-DC Converter
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTROdYNE.COM
SPECIFICATION
SD-100B-5
SD-100C-5
SD-100D-5
SD-100C-12 SD-100D-12
SD-100C-24 SD-100D-24
����������������������������
SD-100B-12
SD-100B-24
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME�(Typ.)
VOLTAGE�RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
DC�CURRENT (Typ.)
5V
12V
24V
20A
8.5A
4.2A
0�~�20A
0�~�8.5A
0�~�4.2A
100W
102W
100.8W
100mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
2.0%
1.0%
1.0%
4.5�~�5.5VDC
11�~�16VDC
23�~�30VDC
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
2s,�50ms(only�D�mode)�at�full�load
24ms(only�D�mode)�at�full�load
B:19�~�36VDC����������C:36�~�72VDC����������D:72�~�144VDC�or�85�~�132VAC
74%
4.8A/24V
D:18A/96VDC
<0.75mA/120VAC(SD-100D)
75%
76%
75%
2.4A/48V
77%
80%
78%
81%
83%
1.2A/96V
105�~�135% rated�output�power
5.75�~�6.75V/10%�load
16.8�~�20V/10%�load
31.5�~�37.5V/10%�load
Protection�type�:�Fold�back�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
24V�and�48V�input�design�refer�to�LVD
Compliance�to EN61000-4-2,3,4,6,8;�ENV50204�heavy�industry�level,�criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
356.7K�hrs�min.(SD-100B)����������355.5K�hrs�min.(SD-100C)����������341.9K�Hrs�min.(SD-100D)������MIL-HDBK-217F�(25
)
199*98*38mm�(L*W*H)
0.65Kg;�20pcs/13.8Kg/0.8CUFT
File�Name:SD-100-SPEC���2005-05-10
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
100W�Single�Output�DC-DC�Converter
��������������������
������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
���������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������
��������
����������������
���������������
����������
S D - 1 0 0 series
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:1.5KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC


Similar Part No. - SD-100C-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-100C-12 MEANWELL-SD-100C-12 Datasheet
374Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
SD-100C-12 MEANWELL-SD-100C-12 Datasheet
376Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
SD-100C-12 MEANWELL-SD-100C-12 Datasheet
375Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD-100C-12 ASTRODYNE-SD-100C-12 Datasheet
672Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-100C-12 MEANWELL-SD-100C-12 Datasheet
570Kb / 3P
   100W Single Output DC-DC Converter
More results

Similar Description - SD-100C-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-100 MEANWELL-SD-100_11 Datasheet
375Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
SD-100 MEANWELL-SD-100 Datasheet
374Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
SD-100 MEANWELL-SD-100_10 Datasheet
376Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD100 ASTRODYNE-SD100 Datasheet
672Kb / 2P
   100W Single Output DC-DC Converter
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-100 MEANWELL-SD-100_V01 Datasheet
570Kb / 3P
   100W Single Output DC-DC Converter
RSD-100 MEANWELL-RSD-100_12 Datasheet
282Kb / 2P
   100W Railway Single Output DC-DC Converter
RSD-100 MEANWELL-RSD-100 Datasheet
259Kb / 2P
   100W Railway Single Output DC-DC Converter
MHB100 MEANWELL-MHB100 Datasheet
842Kb / 6P
   100W DC-DC Half-Brick Regulated Single Output Converter
logo
Wall Industries,Inc.
SP24S12-100 WALL-SP24S12-100 Datasheet
254Kb / 7P
   100W DC-DC Converter
SP48S48-100 WALL-SP48S48-100 Datasheet
244Kb / 7P
   100W DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com