Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SP-320-12 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SP-320-12
Description  320W Single Output with PFC Function
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SP-320-12 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SP-320-12 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SP-320-12 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
s p - 3 2 0 series
320W Single Output with PFC Function
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������
�����������������������������������
����������������
SPECIFICATION
SP-320-5
SP-320-7.5
SP-320-12
SP-320-13.5
SP-320-15
SP-320-24
SP-320-27
SP-320-48
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.5
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
ENVIRONMENT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
SAFETY &
EMS�IMMUNITY
EMC
(Note�4)
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
PROTECTION
AC�CURRENT (Typ.)
5V
7.5V
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
55A
40A
25A
22A
20A
13A
11.7A
6.7A
0�~�55A
0�~�40A
0�~�25A
0�~�22A
0�~�20A
0�~�13A
0�~�11.7A
0�~�6.7A
275W
300W
300W
297W
300W
312W
315.9W
321.6W
150mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
150mVp-p
200mVp-p
240mVp-p
4.5�~�5.5V
6�~�9V
10�~�13.2V
12�~�15V
13.5�~�18V
20�~�26.4V
26�~�31.5V
41�~�56V
2.0%
2.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
800ms,�50ms/230VAC����������2500ms,�50ms/115VAC�at�full�load
16ms/230VAC����������16ms/115VAC�at�full�load
88�~�264VAC����������120�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.95/230VAC����������PF>0.98/115VAC�at�full�load
79%
83%
9.4�~�10.9V
13.8�~�16.2V
15.5�~�18.2V
18�~�21V
27.6�~�32.4V
33.7�~�39.2V
57.6�~�67.2V
86%
86%
86%
87%
88%
89%
5A/115VAC��������2.5A/230VAC
20A/115VAC����������40A/230VAC
<1mA /�240VAC
105�~�135%�rated�output�power
5.75�~�6.75V
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
80
5
(70
5
5V�only)�(TSW1�:�Detect�on�heatsink�of�power�transistor)
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�recovers�automatically�after�temperature�goes�down
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
-20�~�+65
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-40�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
207K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
215*115*50mm�(L*W*H)
1.1Kg;�12pcs/14Kg/0.92CUFT
File�Name:SP-320-SPEC���2005-10-25
����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
S P - 3 2 0 series
320W�Single�Output�with�PFC�Function


Similar Part No. - SP-320-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
SP-320-12 TOTAL-POWER-SP-320-12 Datasheet
494Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-320-12 MEANWELL-SP-320-12 Datasheet
412Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SP-320-12 RSG-SP-320-12 Datasheet
133Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-320-12 MEANWELL-SP-320-12 Datasheet
416Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
SP-320-12 MEANWELL-SP-320-12 Datasheet
415Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
More results

Similar Description - SP-320-12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-320 MEANWELL-SP-320_11 Datasheet
416Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SP-320 RSG-SP-320 Datasheet
133Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
SP320 ASTRODYNE-SP320 Datasheet
324Kb / 4P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-320 MEANWELL-SP-320 Datasheet
412Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
SP-320 TOTAL-POWER-SP-320 Datasheet
494Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-320 MEANWELL-RSP-320 Datasheet
148Kb / 3P
   320W Single Output with PFC Function
SP-320_1109 MEANWELL-SP-320_1109 Datasheet
415Kb / 2P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Astrodyne Corporation
SP320DRL ASTRODYNE-SP320DRL Datasheet
873Kb / 3P
   320W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
QP-320 TOTAL-POWER-QP-320 Datasheet
256Kb / 2P
   320W Quad Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
QP-320 MEANWELL-QP-320_11 Datasheet
257Kb / 2P
   320W Quad Output with PFC Function
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com