Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SP-500-24 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SP-500-24
Description  500W Single Output with PFC Function
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SP-500-24 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SP-500-24 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SP-500-24 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
s p - 5 0 0 series
500W Single Output with PFC Function
300 Myles standish Blvd., Taunton, MA 02780
ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.AsTRODYNE.COM
SPECIFICATION
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.5
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR (Typ.)
EFFICIENCY(Typ.)
AC�CURRENT (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT (Typ.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
1500ms,�50ms�at�full�load
24ms�at�full�load
88�~�264VAC����������124�~�370VDC
47�~�63Hz
84%
84%
83%
85.5%
86.5%
87%
7A/115VAC���������3.5A/230VAC
18A/115VAC����������36A/230VAC
<3.5mA/240VAC
105�~�135% rated�output�power
Protection�type�:�Fold�back�current�limiting,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
-10�~�+50
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
)
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for 60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
133.4K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
170*120*93mm�(L*W*H)
File�Name:SP-500-SPEC���2005-09-13
12V
13.5V
15V
24V
27V
48V
40A
36A
32A
20A
18A
10A
0�~�40A
0�~�36A
0�~�32A
0�~�20A
0�~�18A
0�~�10A
480W
486W
480W
480W
486W
480W
240mVp-p
240mVp-p
240mVp-p
240mVp-p
200mVp-p
300mVp-p
10�~�13.2V
12�~�15V
13.5�~�18V
20�~�26.4V
24�~�30V
41�~�56V
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
SP-500-12
SP-500-13.5
SP-500-15
SP-500-24
SP-500-27
SP-500-48
1.9Kg;�8pcs/15.5Kg/1.06CUFT
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
RTH1�or�RTH2
50
FAN�ON,
45
FAN�OFF,
70
output�shutdown
FAN�CONTROL,�O.T.P.
OVER�VOLTAGE
13.8�~�16.2V
15.5�~�18.2V
18�~�21V
27.6�~�32.4V
31�~�36.5V
57.6�~�67.2V
�������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
����������������
����������
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to
Light�industry�level,��criteria A
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,
PF>0.95/230VAC����������PF>0.95/115VAC�at�full�load
SAFETY &
EMC
(Note�4)
500W�Single�Output�with�PFC�Function
S P - 5 0 0 series
Protection�type�: Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
REMOTE�CONTROL
FUNCTION
RC+/RC-:�Short�=�power�on�;�Open�=�power�off


Similar Part No. - SP-500-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Total Power Internation...
SP-500-24 TOTAL-POWER-SP-500-24 Datasheet
382Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-500-24 MEANWELL-SP-500-24 Datasheet
372Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SP-500-24 RSG-SP-500-24 Datasheet
144Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-500-24 MEANWELL-SP-500-24 Datasheet
334Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
SP-500-24 MEANWELL-SP-500-24 Datasheet
334Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
More results

Similar Description - SP-500-24

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SP-500 MEANWELL-SP-500 Datasheet
334Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
PSP-500 MEANWELL-PSP-500 Datasheet
372Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
USP-500 MEANWELL-USP-500 Datasheet
324Kb / 4P
   500W Single Output with PFC Function
USP-500 MEANWELL-USP-500_10 Datasheet
326Kb / 4P
   500W Single Output with PFC Function
SP-500_1111 MEANWELL-SP-500_1111 Datasheet
334Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
SP-500 TOTAL-POWER-SP-500 Datasheet
382Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
RSP-500 MEANWELL-RSP-500 Datasheet
558Kb / 3P
   500W Single Output with PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SP-500 RSG-SP-500 Datasheet
144Kb / 2P
   500W Single Output with PFC Function
logo
Total Power Internation...
PSP-500 TOTAL-POWER-PSP-500 Datasheet
212Kb / 5P
   500W with PFC and Parallel Function
logo
RSG Electronic Componen...
PSP-500 RSG-PSP-500 Datasheet
286Kb / 5P
   500W with PFC and Parallel Function
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com