Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LGA676 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LGA676
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGA676 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LGA676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGA676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-16
2
LG A676, LP A676
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt und Farbe geliefert. Z.B.: LG A676-P1Q2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
P1, P2, Q1 oder Q2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG A676-P1Q2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LG A676-P1Q2-24 means that only one group P1, P2, Q1 or Q2 will be shippable for any one reel
and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LG A676-P1Q2-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 oder -4 will
be shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LG A676-P1Q2-24
green
45.0 ... 112.0
240 (typ.)
Q65110A2285
LP A676-L1M2-25
pure green
11.2 ... 28.0
60 (typ.)
Q65110A2286


Similar Part No. - LGA676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ams AG
LGA676 AMSCO-LGA676 Datasheet
1Mb / 21P
   SIDELED®
Version 1.3 2019-07-16
LGA676-P1Q2-24 AMSCO-LGA676-P1Q2-24 Datasheet
1Mb / 21P
   SIDELED®
Version 1.3 2019-07-16
More results

Similar Description - LGA676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LOV196 OSRAM-LOV196 Datasheet
572Kb / 14P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
BPX38 OSRAM-BPX38_99 Datasheet
421Kb / 8P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com