Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LBL29G Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LBL29G
Description  SmartLED짰 0603 Enhanced Optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBL29G Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LBL29G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBL29G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2005-10-07
2
LB L29G
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LB L29G-P2R1-35-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen P2, Q1, Q2 oder R1
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LB L29G-P2R1-35-1
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Wellenlängengruppen -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LB L29G-P2R1-35-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannung
gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, 4A, 4B oder -5A enthalten (siehe
Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LB L29G-P2R1-35-1 means that only one group P2, Q1, Q2 or R1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LB L29G-P2R1-35-1 means that only 1 wavelength group -3, -4 or -5 will be shippable.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will
be shipped on any one reel. E.g. LB L29G-P2R1-35-1 means that only 1 forward voltage group -3B, 4A, 4B or -5A will
be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB L29G-P2R1-35-1
blue
56 ... 140
455 (typ.)
Q65110A3461
Vergleichstabelle
Correlation Table
Typ
Type
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
I
F = 5 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
LB L29G-P2R1-35-1
25 ...
78
56 ... 140
100 ... 310


Similar Part No. - LBL29G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBL293 OSRAM-LBL293 Datasheet
396Kb / 21P
   Version 1.0 (Replacement in due course)
LBL29S OSRAM-LBL29S Datasheet
429Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results

Similar Description - LBL29G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSL296 OSRAM-LSL296 Datasheet
246Kb / 15P
   SmartLED짰 0603 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LBA6SG OSRAM-LBA6SG Datasheet
555Kb / 16P
   Hyper SIDELED짰 long life Enhanced optical Power LED (ThinGaN짰) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
logo
ams AG
LSYT67B AMSCO-LSYT67B Datasheet
428Kb / 15P
   Enhanced Optical Power LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2012-11-14
logo
OSRAM GmbH
LWL283 OSRAM-LWL283 Datasheet
628Kb / 15P
   SmartLED짰 0603 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPL296 OSRAM-LPL296 Datasheet
496Kb / 14P
   SmartLED짰 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGL29K OSRAM-LGL29K Datasheet
225Kb / 14P
   SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSL29K OSRAM-LSL29K Datasheet
228Kb / 14P
   SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCBL283 OSRAM-LCBL283 Datasheet
242Kb / 16P
   SmartLED짰 0603 Color on demand: blue Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCWL28G OSRAM-LCWL28G Datasheet
244Kb / 16P
   SmartLED짰 0603 Color on demand: white Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LAG6SP OSRAM-LAG6SP Datasheet
247Kb / 15P
   Advanced Power TOPLED Enhanced ThinFilm LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com