Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LSL29K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSL29K
Description  SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSL29K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSL29K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSL29K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
2007-03-01
2
LS L29K, LO L29K, LY L29K
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LS L29K-G1H2-1
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen G1, G2, H1 oder H2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO L29K-H2K1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3,
oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LS L29K-G1H2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LS L29K-G1H2-1 means
that only one group G1, G2, H1 or H2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LO L29K-H2K1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see page 5 for
explanation). E.g. LS L29K-G1H2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 14
Luminous
Intensity
1) page 14
IF = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 14
Luminous
Flux
2) page 14
IF = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS L29K-G1H2-1
LS L29K-H1J2-1
LS L29K-G1J2-1
super-red
1.80 …
4.50
2.80 …
7.10
1.80 …
7.10
13 (typ.)
20 (typ.)
17 (typ.)
Q65110A1758
Q65110A1756
Q65110A1757
LO L29K-H2K1-24
LO L29K-J2L1-24
LO L29K-H2L1-24
orange
3.55 …
9.00
5.60 … 14.00
3.55 … 14.00
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
Q65110A1747
Q65110A1752
Q65110A1751
LY L29K-H1J2-26
LY L29K-J1K2-26
LY L29K-H1K2-26
yellow
2.80 …
7.10
4.50 … 11.20
2.80 … 11.20
20 (typ.)
32 (typ.)
28 (typ.)
Q65110A1765
Q65110A1748
Q65110A1766
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
IF = 2 mA
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 14
Luminous
Intensity
1) page 14
IF = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 14
Luminous
Intensity
2) page 14
IF = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 14
Luminous
Flux
2) page 14
IF =10 mA
Φ
V (mlm)
LS L29K-G1H2-1
LS L29K-H1J2-1
LS L29K-G1J2-1
super-red
1.80 …
4.50
2.80 …
7.10
1.80 …
7.10
15 (typ.)
25 (typ.)
22 (typ.)
60 (typ.)
100 (typ.)
90 (typ.)
LO L29K-H2K1-24
LO L29K-J2L1-24
LO L29K-H2L1-24
orange
3.55 …
9.00
5.60 … 14.00
3.55 … 14.00
30 (typ.)
50 (typ.)
45 (typ.)
120 (typ.)
200 (typ.)
175 (typ.)
LY L29K-H1J2-26
LY L29K-J1K2-26
LY L29K-H1K2-26
yellow
2.80 …
7.10
4.50 … 11.20
2.80 … 11.20
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
100 (typ.)
160 (typ.)
140 (typ.)
Siehe auch Grafik auf Seite 7 / see also graph on page 7


Similar Part No. - LSL29K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSL29K-G1H2-1 OSRAM-LSL29K-G1H2-1 Datasheet
383Kb / 20P
   LCD Backlighting
LSL29K-G1J2-1 OSRAM-LSL29K-G1J2-1 Datasheet
383Kb / 20P
   LCD Backlighting
LSL29K-H1J2-1 OSRAM-LSL29K-H1J2-1 Datasheet
383Kb / 20P
   LCD Backlighting
LSL29K OSRAM-LSL29K_12 Datasheet
383Kb / 20P
   LCD Backlighting
More results

Similar Description - LSL29K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGL29K OSRAM-LGL29K Datasheet
225Kb / 14P
   SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSL296 OSRAM-LSL296 Datasheet
246Kb / 15P
   SmartLED짰 0603 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWL283 OSRAM-LWL283 Datasheet
628Kb / 15P
   SmartLED짰 0603 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPL296 OSRAM-LPL296 Datasheet
496Kb / 14P
   SmartLED짰 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A2290 OSRAM-Q65110A2290 Datasheet
349Kb / 15P
   Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGA67K OSRAM-LGA67K Datasheet
236Kb / 15P
   Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A1900 OSRAM-Q65110A1900 Datasheet
366Kb / 15P
   Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYR976-Z OSRAM-LYR976-Z Datasheet
487Kb / 14P
   Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWQ183 OSRAM-LWQ183 Datasheet
559Kb / 16P
   Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LOR976-PS-1 OSRAM-LOR976-PS-1 Datasheet
406Kb / 14P
   Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com