Part Name
         Description
TVP5147M1_08

 NTSC/PAL/SECAM 2x10-Bit Digital Video Decoder With Macrovision Detection, YPbPr Inputs, and 5-Line Comb Felter ( 101 Page)


TI
100% 
Zoom Out Zoom In
 
 3 page
background image
Contents
iii
July 2005
SLES140
Contents
Section
Page
1
Introduction
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Detailed Functionality
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
TVP5147M1 Applications
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Related Products
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Ordering Information
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Functional Block Diagram
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Terminal Assignments
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7
Terminal Functions
6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Functional Description
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Analog Processing and A/D Converters
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Video Input Switch Control
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Analog Input Clamping
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Automatic Gain Control
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Analog Video Output
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
A/D Converters
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Digital Video Processing
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
2y Decimation Filter
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Composite Processor
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Luminance Processing
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Color Transient Improvement
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Clock Circuits
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Real-Time Control (RTC)
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
Output Formatter
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Separate Syncs
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2
Embedded Syncs
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
I2C Host Interface
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Reset and I2C Bus Address Selection
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
I2C Operation
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
VBUS Access
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
VBI Data Processor
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.1
VBI FIFO and Ancillary Data in Video Stream
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2
VBI Raw Data Output
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8
Reset and Initialization
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9
Adjusting External Syncs
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10
Internal Control Registers
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11
Register Definitions
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.1
Input Select Register
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.2
AFE Gain Control Register
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.3
Video Standard Register
32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.4
Operation Mode Register
33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.5
Autoswitch Mask Register
33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.6
Color Killer Register
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.7
Luminance Processing Control 1 Register
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.8
Luminance Processing Control 2 Register
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.9
Luminance Processing Control 3 Register
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11.10
Luminance Brightness Register
35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
TVP5147PFP_07NTSC/PAL/SECAM 2x10-Bit Digital Video Decoder With Macrovision™ Detection YPbPr Inputs and 5-Line Comb Filter 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TVP5147M1PFP_07NTSC/PAL/SECAM 2 X 10-Bit Digital Video Decoder With Macrovision Detection YPbPr Inputs and 5-Line Comb Filter 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TVP5146M2PFPNTSC/PAL/SECAM 4X10-Bit Digital Video Decoder With Macrovision Detection YPbPr/RGB Inputs 5-Line Comb Filter and SCART Support 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
74LCX162541Low voltage CMOS 16-bit bus buffer with 5V tolerant inputs and outputs 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
ZL500528 K Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Single Rate 32 Mbps and 16 Inputs and 16 Outputs 1 2 3 4 5 MoreZarlink Semiconductor Inc
TC7MA138FK_07Low Voltage 3-to-8 Line Decoder with 3.6 V Tolerant Inputs and Outputs 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
CVD23D Comb Filter NTSC/PAL/SECAM Video Decoder 1 2 Zoran Corporation
CLC031ASMPTE 292M/259M Digital Video Deserializer / Descrambler with Video and Ancillary Data FIFOs 1 2 3 4 5 MoreNational Semiconductor
ZL5005712 K-Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Per Stream Rate Conversion 2 4 8 16 or 32 Mbps and 48 Inputs and 48 Outputs 1 2 3 4 5 MoreZarlink Semiconductor Inc
ZL5006216K-Channel Digital Switch with High Jitter Tolerance Single Rate 2 4 8 or 16Mbps and 64 Inputs and 64 Outputs 1 2 3 4 5 MoreZarlink Semiconductor Inc

Link URL

Sponsor of Alldatasheet


Chinese Marketplace to Buy/Sell Semiconductor Electronic components on-line for Brokers and Distributors.
IC5858.com


Japanese Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
ICBAIBAI.com


Korean Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
ICpart.com

World wide Buy/Sell Semiconductor & Electronic components on-line marketplace for Brokers and Distributors.
IC2IC.com

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2012    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl