Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M29W128FL70N6E Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M29W128FL70N6E
Description  128 Mbit (8Mb x 16 or 16Mb x 8, Page, Uniform Block) 3V Supply Flash Memory
Download  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M29W128FL70N6E Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M29W128FL70N6E Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M29W128FL70N6E Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 78 page
background image
Contents
M29W128FH, M29W128FL
2/78
Contents
1
Summary description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1
Address Inputs (A0-A22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2
Data Inputs/Outputs (DQ0-DQ7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3
Data Inputs/Outputs (DQ8-DQ14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4
Data Input/Output or Address Input (DQ15A-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5
Chip Enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6
Output Enable (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.7
Write Enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.8
VPP/Write Protect (VPP/WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.9
Reset/Block Temporary Unprotect (RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.10
Ready/Busy Output (RB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.11
Byte/Word Organization Select (BYTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.12
VCC supply voltage (2.7V to 3.6V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.13
Vss ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3
Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1
Bus Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2
Bus Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3
Output Disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.4
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.5
Automatic Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6
Special Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.1
Read Electronic Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.2
Verify Extended Memory Block Protection Indicator . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.3
Verify Block Protection Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.4
Hardware Block Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.5
Temporary Unprotect of high voltage Protected Blocks . . . . . . . . . . . . . 18
4
Hardware protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1
Write Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Similar Part No. - M29W128FL70N6E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M29W128GH NUMONYX-M29W128GH Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
logo
Micron Technology
M29W128GH MICRON-M29W128GH Datasheet
841Kb / 76P
   Parallel NOR Flash Embedded Memory
logo
Numonyx B.V
M29W128GH NUMONYX-M29W128GH Datasheet
1Mb / 94P
   128-Mbit (16 Mbit x8 or 8 Mbit x16, page, uniform block) 3 V supply flash memory
M29W128GH60N6E NUMONYX-M29W128GH60N6E Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
M29W128GH60N6F NUMONYX-M29W128GH60N6F Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
More results

Similar Description - M29W128FL70N6E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M29DW128F STMICROELECTRONICS-M29DW128F Datasheet
719Kb / 93P
   128 Mbit (16Mb x8 or 8Mb x16, Multiple Bank, Page, Boot Block) 3V Supply, Flash Memory
August 2005 Rev 1.0
logo
Numonyx B.V
M29W128GH NUMONYX-M29W128GH Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16 Mb x 8 or 8 Mb x 16, page, uniform block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M29DW128F STMICROELECTRONICS-M29DW128F_06 Datasheet
756Kb / 94P
   128 Mbit (16Mb x8 or 8Mb x16, Multiple Bank, Page, Boot Block) 3V supply Flash memory
logo
Numonyx B.V
M29DW128F NUMONYX-M29DW128F Datasheet
1Mb / 94P
   128 Mbit (16Mb x8 or 8Mb x16, Multiple Bank, Page, Boot Block) 3V supply Flash memory
M29W128GH70N3E NUMONYX-M29W128GH70N3E Datasheet
1Mb / 94P
   128-Mbit (16 Mbit x8 or 8 Mbit x16, page, uniform block) 3 V supply flash memory
logo
STMicroelectronics
M58LW128A STMICROELECTRONICS-M58LW128A Datasheet
932Kb / 65P
   128 Mbit 8Mb x16 or 4Mb x32, Uniform Block, Burst 3V Supply Flash Memories
logo
Numonyx B.V
M29W064FT NUMONYX-M29W064FT Datasheet
1Mb / 69P
   64 Mbit (8 Mbit x 8 or 4 Mbit x 16, page, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M29W640FT STMICROELECTRONICS-M29W640FT Datasheet
478Kb / 72P
   64 Mbit (8Mb x8 or 4Mb x16, Page, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M29W640FT NUMONYX-M29W640FT Datasheet
1Mb / 71P
   64 Mbit (8Mb x8 or 4Mb x16, Page, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M58WR128ET STMICROELECTRONICS-M58WR128ET Datasheet
1Mb / 87P
   128 Mbit 8Mb x 16, Multiple Bank, Burst 1.8V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com