Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M28W160CT90ZB1S Datasheet(PDF) 4 Page - Numonyx B.V

Part # M28W160CT90ZB1S
Description  16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M28W160CT90ZB1S Datasheet(HTML) 4 Page - Numonyx B.V

  M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M28W160CT90ZB1S Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 50 page
background image
M28W160CT, M28W160CB
4/50
PACKAGE MECHANICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 13. TSOP48 - 48 lead Plastic Thin Small Outline, 12 x 20mm, Package Outline . . . . . . . . 29
Table 20. TSOP48 - 48 lead Plastic Thin Small Outline, 12 x 20mm, Package Mechanical Data . 29
Figure 14. TFBGA46 6.39x6.37mm - 8x6 ball array, 0.75mm pitch, Bottom View Package Outline30
Table 21. TFBGA46 6.39x6.37mm - 8x6 ball array, 0.75mm pitch, Package Mechanical Data . . . 30
Figure 15. TFBGA46 Daisy Chain - Package Connections (Top view through package) . . . . . . . . 31
Figure 16. TFBGA46 Daisy Chain - PCB Connections proposal (Top view through package) . . . . 31
PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 22. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 23. Daisy Chain Ordering Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
APPENDIX A. BLOCK ADDRESS TABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 24. Top Boot Block Addresses, M28W160CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 25. Bottom Boot Block Addresses, M28W160CB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
APPENDIX B. COMMON FLASH INTERFACE (CFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 26. Query Structure Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Table 27. CFI Query Identification String . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Table 28. CFI Query System Interface Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 29. Device Geometry Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Table 30. Primary Algorithm-Specific Extended Query Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 31. Security Code Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
APPENDIX C. FLOWCHARTS AND PSEUDO CODES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 17. Program Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 18. Double Word Program Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 19. Program Suspend & Resume Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 20. Erase Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 21. Erase Suspend & Resume Flowchart and Pseudo Code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 22. Locking Operations Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Figure 23. Protection Register Program Flowchart and Pseudo Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
APPENDIX D. COMMAND INTERFACE AND PROGRAM/ERASE CONTROLLER STATE . . . . . . . 47
Table 32. Write State Machine Current/Next, sheet 1 of 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 33. Write State Machine Current/Next, sheet 2 of 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 34. Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49


Similar Part No. - M28W160CT90ZB1S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M28W160CT90ZB1S STMICROELECTRONICS-M28W160CT90ZB1S Datasheet
1,022Kb / 50P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
More results

Similar Description - M28W160CT90ZB1S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M28W160ECT STMICROELECTRONICS-M28W160ECT Datasheet
860Kb / 50P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M28W160CT STMICROELECTRONICS-M28W160CT Datasheet
1,022Kb / 50P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M28W160BT STMICROELECTRONICS-M28W160BT Datasheet
337Kb / 45P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
Numonyx B.V
M28W160ECT NUMONYX-M28W160ECT Datasheet
1Mb / 50P
   16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M29W160ET STMICROELECTRONICS-M29W160ET Datasheet
665Kb / 40P
   16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
January 2004
logo
Numonyx B.V
M29W160ET NUMONYX-M29W160ET Datasheet
1Mb / 40P
   16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M29W160ET70N3E NUMONYX-M29W160ET70N3E Datasheet
813Kb / 42P
   16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
STMicroelectronics
M29W160DB STMICROELECTRONICS-M29W160DB Datasheet
256Kb / 42P
   16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M29W160DT STMICROELECTRONICS-M29W160DT Datasheet
386Kb / 29P
   16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M29W800DT70N1 STMICROELECTRONICS-M29W800DT70N1 Datasheet
651Kb / 41P
   8 Mbit (1Mb x8 or 512Kb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
April 2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com