Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M29W800DT90N1T Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M29W800DT90N1T
Description  8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16, boot block) 3 V supply flash memory
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M29W800DT90N1T Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M29W800DT90N1T Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M29W800DT90N1T Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 52 page
background image
Contents
M29W800DT, M29W800DB
2/52
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1
Address inputs (A0-A18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2
Data inputs/outputs (DQ0-DQ7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3
Data inputs/outputs (DQ8-DQ14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4
Data input/output or address input (DQ15A-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.5
Chip enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6
Output enable (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.7
Write enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.8
Reset/block temporary unprotect (RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.9
Ready/busy output (RB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.10
Byte/word organization select (BYTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.11
VCC supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.12
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3
Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1
Bus read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
Bus write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3
Output disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5
Automatic standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6
Special bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6.1
Electronic signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.6.2
Block protection and blocks unprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Command interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
Read/Reset command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Auto Select command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.3
Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4
Unlock Bypass command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.5
Unlock Bypass Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


Similar Part No. - M29W800DT90N1T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M29W800DT90N1T STMICROELECTRONICS-M29W800DT90N1T Datasheet
651Kb / 41P
   8 Mbit (1Mb x8 or 512Kb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
April 2004
More results

Similar Description - M29W800DT90N1T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
M29W800FB-KGD NUMONYX-M29W800FB-KGD Datasheet
285Kb / 15P
   Known good die, 8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16), boot block, 3 V supply Flash memory
M29W160FT NUMONYX-M29W160FT Datasheet
1Mb / 57P
   16 Mbit or 32 Mbit (x 8 or x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M29W064FT NUMONYX-M29W064FT Datasheet
1Mb / 69P
   64 Mbit (8 Mbit x 8 or 4 Mbit x 16, page, boot block) 3 V supply Flash memory
M29W400DT NUMONYX-M29W400DT Datasheet
1Mb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M29W400DT STMICROELECTRONICS-M29W400DT_07 Datasheet
449Kb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
Intel Corporation
28F001BX-T INTEL-28F001BX-T Datasheet
436Kb / 33P
   1-MBIT (128K x 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY
logo
STMicroelectronics
M29W008ET STMICROELECTRONICS-M29W008ET Datasheet
282Kb / 43P
   8 Mbit (1Mb x 8, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
Intel Corporation
M28F008 INTEL-M28F008 Datasheet
401Kb / 28P
   8 MBIT (1 MBIT x 8) FLASH MEMORY
VE28F008 INTEL-VE28F008 Datasheet
381Kb / 26P
   8 MBIT (1 MBIT x 8) FLASH MEMORY
logo
Sharp Corporation
LH28F008SAHR SHARP-LH28F008SAHR Datasheet
1Mb / 29P
   8 MBIT(1 MBIT x 8)FLASH MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com