Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M29W400DB55N6T Datasheet(PDF) 4 Page - Numonyx B.V

Part # M29W400DB55N6T
Description  4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M29W400DB55N6T Datasheet(HTML) 4 Page - Numonyx B.V

  M29W400DB55N6T Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M29W400DB55N6T Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 48 page
background image
List of tables
M29W400DT, M29W400DB
4/48
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Bus operations, BYTE = VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3.
Bus operations, BYTE = VIH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 4.
Program, Erase times and Program, Erase endurance cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 5.
Commands, 16-bit mode, BYTE = VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 6.
Commands, 8-bit mode, BYTE = VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 7.
Status Register bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 8.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 9.
Operating and AC measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 10.
Device capacitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 11.
DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 12.
Read AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 13.
Write AC characteristics, Write Enable controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 14.
Write AC characteristics, Chip Enable controlled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 15.
Reset/Block Temporary Unprotect AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 16.
SO44 – 44 lead plastic small outline, 525 mils body width, package mechanical data . . . 35
Table 17.
TSOP48 – 48 lead plastic thin small outline, 12 x 20 mm, package mechanical data . . . . 36
Table 18.
TFBGA48 6 x 9 mm, 6 x 8 active ball array, 0.80 mm pitch, package mechanical data. . . 37
Table 19.
TFBGA48 6 x 8 mm, 6 x 8 active ball array, 0.80 mm pitch, package mechanical data. . . 38
Table 20.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 21.
Top boot block addresses M29W400DT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 22.
Bottom boot block addresses M29W400DB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 23.
Programmer technique bus operations, BYTE =VIH or VIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 24.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


Similar Part No. - M29W400DB55N6T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M29W400DB55N6T STMICROELECTRONICS-M29W400DB55N6T Datasheet
291Kb / 38P
   4 Mbit (512Kb x8 or 256Kb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
M29W400DB55N6T STMICROELECTRONICS-M29W400DB55N6T Datasheet
449Kb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
More results

Similar Description - M29W400DB55N6T

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M29W400DT STMICROELECTRONICS-M29W400DT_07 Datasheet
449Kb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M58BW016DB STMICROELECTRONICS-M58BW016DB Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
logo
Numonyx B.V
M29W800DT NUMONYX-M29W800DT Datasheet
1Mb / 52P
   8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16, boot block) 3 V supply flash memory
M29W160FT NUMONYX-M29W160FT Datasheet
1Mb / 57P
   16 Mbit or 32 Mbit (x 8 or x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M29W064FT NUMONYX-M29W064FT Datasheet
1Mb / 69P
   64 Mbit (8 Mbit x 8 or 4 Mbit x 16, page, boot block) 3 V supply Flash memory
M29W800FB-KGD NUMONYX-M29W800FB-KGD Datasheet
285Kb / 15P
   Known good die, 8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16), boot block, 3 V supply Flash memory
M28W640HCT NUMONYX-M28W640HCT Datasheet
1Mb / 72P
   64 Mbit (4 Mb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M50FW040 STMICROELECTRONICS-M50FW040_06 Datasheet
414Kb / 53P
   4-Mbit (512 Kb x8, uniform block) 3-V supply firmware hub Flash memory
logo
Sharp Corporation
LH28F800BG SHARP-LH28F800BG Datasheet
242Kb / 40P
   8 M-bit (512 kB x 16) SmartVoltage Flash Memory
LH28F800SG SHARP-LH28F800SG Datasheet
286Kb / 42P
   8 M-bit (512 kB x 16) SmartVoltage Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com