Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M58BW016DB8ZA3FT Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # M58BW016DB8ZA3FT
Description  16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
Download  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58BW016DB8ZA3FT Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M58BW016DB8ZA3FT Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 70 page
background image
Contents
M58BW016DT, M58BW016DB, M58BW016FT, M58BW016FB
2/70
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1
Block protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1
Address inputs (A0-A18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2
Data inputs/outputs (DQ0-DQ31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3
Chip Enable (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4
Output Enable (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5
Output Disable (GD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6
Write Enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.7
Reset/Power-down (RP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.8
Latch Enable (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.9
Burst Clock (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.10
Burst Address Advance (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.11
Valid Data Ready (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.12
Write Protect (WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.13
Supply voltage (VDD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.14
Output supply voltage (VDDQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.15
Input supply voltage (VDDQIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.16
Program/erase supply voltage (VPP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.17
Ground (VSS and VSSQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.18
Don’t use (DU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.19
Not connected (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3
Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1
Asynchronous bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.1
Asynchronous bus read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.2
Asynchronous latch controlled bus read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.3
Asynchronous page read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.4
Asynchronous bus write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.5
Asynchronous latch controlled bus write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.6
Output Disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Similar Part No. - M58BW016DB8ZA3FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58BW016DB80T3FF STMICROELECTRONICS-M58BW016DB80T3FF Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
M58BW016DB80T3FT STMICROELECTRONICS-M58BW016DB80T3FT Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
M58BW016DB80T3T STMICROELECTRONICS-M58BW016DB80T3T Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
M58BW016DB80T6T STMICROELECTRONICS-M58BW016DB80T6T Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
M58BW016DB80ZA3FF STMICROELECTRONICS-M58BW016DB80ZA3FF Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
More results

Similar Description - M58BW016DB8ZA3FT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
M58BW016DB STMICROELECTRONICS-M58BW016DB Datasheet
627Kb / 69P
   16 Mbit (512 Kb x 32, boot block, burst) 3 V supply Flash memories
logo
Micron Technology
M58BW016FB7T3T MICRON-M58BW016FB7T3T Datasheet
1Mb / 70P
   16 Mbit (512 Kbit x 32, boot block, burst)
logo
Numonyx B.V
M58BW16F NUMONYX-M58BW16F Datasheet
1Mb / 87P
   16 or 32 Mbit (x 32, boot block, burst) 3.3 V supply Flash memories
logo
STMicroelectronics
M58BW16F STMICROELECTRONICS-M58BW16F Datasheet
658Kb / 81P
   16 or 32 Mbit (x32, Boot Block, Burst) 3.3V supply Flash memories
M58BW016BT STMICROELECTRONICS-M58BW016BT Datasheet
895Kb / 63P
   16 Mbit 512Kb x32, Boot Block, Burst 3V Supply Flash Memories
logo
Numonyx B.V
M29W160FT NUMONYX-M29W160FT Datasheet
1Mb / 57P
   16 Mbit or 32 Mbit (x 8 or x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M29W800DT NUMONYX-M29W800DT Datasheet
1Mb / 52P
   8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16, boot block) 3 V supply flash memory
M29W400DT NUMONYX-M29W400DT Datasheet
1Mb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
logo
STMicroelectronics
M29W400DT STMICROELECTRONICS-M29W400DT_07 Datasheet
449Kb / 48P
   4 Mbit (512 Kb x 8 or 256 Kb x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
M58BW032BT STMICROELECTRONICS-M58BW032BT Datasheet
906Kb / 60P
   32 Mbit (1Mb x32, Boot Block, Burst) 3.3V Supply Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com