Selected language     English  ▼


LA73 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. LA73
Description  THERMAL SENSORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Homepage  
Logo 

   
 1 page
background image
本カタログに掲載の仕様は予告なく変更する場合があります。御注文及び御使用前に、納入仕様書などで内容を御確認下さい。
Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.
www.koanet.co.jp
THERMAL SENSORS
■構造図 Construction
■抵抗温度係数及び抵抗値範囲 T.C.R. and Resistance Range
外装色:オレンジ Coating color:Orange
■特長 Features
温度に対して、抵抗値が直線的に変化します。
熱応答速度が速い。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、RoHS対応品です。電極、抵抗、
ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの適用除外です。
Resistance value changes in linearly positive way to
temperature.
Quick response to the change of temperature.
Suitable for reflow and flow solderings.
Products with lead free termination meet RoHS
requirements. RoHS regulation is not intended for
Pb-glass contained in electrode, resistor element and
glass.
■参考規格 Reference Standards
IEC 60115-8
JIS C 5201-8
① 保護膜   Protective coating
② 抵抗皮膜  Resistive film
③ 内部電極  Inner electrode
④ ニッケルめっき
Ni plating
⑤ はんだめっき
Solder plating
⑥ セラミック
Ceramic substrate
L
c
c
W
t
d
抵抗温度係数
抵抗温度係数許容差
抵抗値許容差
T.C.R.
T.C.R.
Resistance
(×10−6/K)
Tolerance
1E
1J
2A
2B
Tolerance
600
±150×10−6/K
1.2k∼2.2k
800
1.2k∼2.2k
1000
1k∼10k
1k∼10k
1k∼10k
1200
680∼6.8k
680∼6.8k
680∼6.8k
1400
±200×10−6/K
470∼4.7k
470∼4.7k
470∼4.7k
1600
470∼3.9k
470∼3.9k
470∼3.9k
1800
330∼2.7k
330∼2.7k
330∼2.7k
2000
330∼2.7k
330∼2.7k
330∼2.7k
J:±5%
2200
220∼1.8k
220∼1.8k
220∼1.8k
2400
220∼1.2k
220∼1.2k
220∼1.2k
2600
±10%
100∼1.2k
100∼1.2k
100∼1.2k
2800
100∼390
100∼390
100∼390
3000
68∼220
68∼220
68∼220
3300
33∼120
33∼120
33∼120
3600
22∼82
22∼82
22∼82
LA73 角形チップ厚膜リニア正温度係数抵抗器
Thick Film Linear Positive Temperature Coefficient Flat Chip Resistors
T.C.R.測定温度 +25℃/+75℃ T.C.R. Measuring Temperature +25℃/+75℃
LA73
抵抗温度係数
T.C.R.
(×10−6/K)
1E
定格電力
Power
Rating
1E:0.016W
1J :0.063W
2A:0.1W
2B:0.125W
品 種
Product
Code
T
TP
122
J
抵抗値許容差
Resistance
Tolerance
J:±5%
LA73
0600
1E
TP
1.2kΩ
J
0600
抵抗温度係数
T.C.R.
(×10−6/K)
4 digits
■品名構成 Type Designation
例 Example
■外形寸法 Dimensions
端子表面材質は鉛フリーめっき品が標準となります。
テーピングの詳細については巻末のAPPENDIX Cを参照して下さい。
For further information on taping, please refer to APPENDIX C on the back pages.
端子表面材質
Termination
Surface Material
T:Sn
L:Sn/Pb
二次加工
Taping
TP:2mm pitch
paper
TD:4mm pitch
paper
BK:Bulk
公称抵抗値
Nominal
Resistance
3digits
(+25℃/
standard temp.)
(at +25℃)
抵 抗 値 範 囲
Resistance Range(Ω)E12
Old Type
New Type
■定格 Ratings
形  名
熱放散定数
最高使用電圧
定格周囲温度
使用温度範囲
テーピングと包装数/リール
Type
Thermal Dissipation
Max. Working
Rated
Operating
Taping & Q`ty/Reel(pcs)
Constant(mW/℃)
Voltage(V)
Ambient Temp.
Temp. Range
TP
TD
1E
6.8
10
10,000
1J
7.6
25
+70℃
−55℃∼+125℃
5,000
2A
8.2
50
5,000
2B
9.0
50
5,000
形名 Type
寸 法 Dimensions(mm)
Weight
(Inch Size Code)
L
W
c
d
t±0.1
(g/1000pcs)
1E(0402)
1.0±0.1
0.5±0.1
0.2±0.1
0.25±0.1
0.35
0.6
1J(0603)
1.6±0.2
0.8±0.1
0.3±0.1
0.3±0.1
0.45
2.2
2A(0805)
2.0±0.2
1.25±0.1
0.4±0.2
0.3
.
0.5
5.1
2B(1206)
3.2±0.2
1.6±0.2
0.5±0.3
0.4
.
0.6
9.5
+0.2
−0.1
+0.2
−0.1




Html Pages

1  2 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
B59100M1060A070Motor Protection Single Sensors 1 2 3 4 EPCOS
MPX5350 kPa Uncompensated Silicon Pressure Sensors 1 2 3 4 5 MoreFreescale Semiconductor, Inc
VH1Level Sensors Conductive 1 List of Unclassifed Manufacturers
CHS-XSHumidity Sensors CHS Series CHS-XS Type 1 2 TDK Electronics
SMI30Intrinsically Safe Sensors 1 2 3 4 5 MoreList of Unclassifed Manufacturers
KD2003-DC70AThick film thermal printhead with thermal historical control 1 2 3 4 Rohm
KD3003-DF10ACompact high speed thick film thermal printhead 12 dots / mm 1 2 3 4 Rohm

Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl