Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

NAND16GW3C4BN1F Datasheet(PDF) 2 Page - Numonyx B.V

Part # NAND16GW3C4BN1F
Description  8 or 16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
Download  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

NAND16GW3C4BN1F Datasheet(HTML) 2 Page - Numonyx B.V

  NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V NAND16GW3C4BN1F Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 60 page
background image
NAND08GW3C2B, NAND16GW3C4B
2/60
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Memory array organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1
Bad blocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Signal descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1
Inputs/outputs (I/O0-I/O7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
Address Latch Enable (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3
Command Latch Enable (CL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4
Chip Enable (E1, E2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5
Read Enable (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6
Write Enable (W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.7
Write Protect (WP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.8
Ready/Busy (RB1, RB2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.9
VDD supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.10
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1
Command input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.2
Address input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.3
Data input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.4
Data output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.5
Write protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.6
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5
Command set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6
Device operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1
Read memory array . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.2
Random read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.3
Page read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.4
Page program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


Similar Part No. - NAND16GW3C4BN1F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
NAND16GW3C4A NUMONYX-NAND16GW3C4A Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C4AN1E NUMONYX-NAND16GW3C4AN1E Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C4AN1F NUMONYX-NAND16GW3C4AN1F Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C4AN6E NUMONYX-NAND16GW3C4AN6E Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND16GW3C4AN6F NUMONYX-NAND16GW3C4AN6F Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
More results

Similar Description - NAND16GW3C4BN1F

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Numonyx B.V
NAND08GW3C2A NUMONYX-NAND08GW3C2A Datasheet
1Mb / 58P
   8/16 Gbit, 2112 byte page, 3 V supply, multilevel, multiplane, NAND Flash memory
NAND04G-B2D NUMONYX-NAND04G-B2D Datasheet
1Mb / 69P
   4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories
NAND02G-B2D NUMONYX-NAND02G-B2D Datasheet
1Mb / 69P
   2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories
NAND01G-B2B NUMONYX-NAND01G-B2B Datasheet
1Mb / 60P
   1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, 1.8 V/3 V, NAND flash memory
logo
STMicroelectronics
NAND01G-B STMICROELECTRONICS-NAND01G-B Datasheet
631Kb / 64P
   1 Gbit, 2 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memory
NAND01G-B2B STMICROELECTRONICS-NAND01G-B2B Datasheet
711Kb / 62P
   1 Gbit, 2 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memory
logo
Numonyx B.V
NAND04GW3B2B NUMONYX-NAND04GW3B2B Datasheet
1Mb / 58P
   4 Gbit, 8 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page 3V, NAND Flash Memories
logo
STMicroelectronics
NAND04GW3B2B STMICROELECTRONICS-NAND04GW3B2B Datasheet
501Kb / 58P
   4 Gbit, 8 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page 3V, NAND Flash Memories
logo
Numonyx B.V
NAND01GR3B2C NUMONYX-NAND01GR3B2C Datasheet
1Mb / 67P
   1-Gbit, 2112-byte/1056-word page, 1.8 V/3 V, single level cell NAND flash memory
January 2010 Rev 5
logo
STMicroelectronics
NAND512-B STMICROELECTRONICS-NAND512-B Datasheet
383Kb / 59P
   512 Mbit, 1 Gbit, 2 Gbit, 4 Gbit, 8 Gbit 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memory
February 2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com