Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

VJ1812A150 Datasheet(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Part # VJ1812A150
Description  Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  VISHAY [Vishay Siliconix]
Direct Link  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VJ1812A150 Datasheet(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  VJ1812A150 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VJ1812A150 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: mlcc.specials@vishay.com
Document Number: 45047
92
Revision: 20-Aug-08
VJ OMD - C0G (NP0)
Vishay Vitramon Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions
for Boardflex Sensitive Applications
Note:
(1) See soldering recommendations within this data book, or visit www.vishay.com/doc?45034
OMD - C0G (NP0) CAPACITANCE RANGE
EIA CODE
VJ1206 (1)
VJ1210 (1)
VJ1808 (1)
VOLTAGE (Vdc)
50
100 200 500 630 1000 1500 50 100 200 500 630 1000 1500 2000
50
100 200 500 630 1000 1500 2000 3000
CAP.
CODE
CAP.
100
10 pF
••••••
•••••
•••••••••
120
12 pF
••••••
•••••
•••••••••
150
15 pF
••••••
•••••
•••••••••
180
18 pF
••••••
•••••
•••••••••
220
22 pF
••••••
•••••
•••••••••
270
27 pF
••••••
•••••
•••••••••
330
33 pF
••••••
•••••
•••••••••
390
39 pF
••••••
•••••
•••••••••
470
47 pF
••••••
•••••
•••••••••
560
56 pF
••••••
•••••
•••••••••
680
68 pF
••••••
•••••
•••••••••
820
82 pF
••••••
•••••
•••••••••
101
100 pF
••••••
•••••
•••••••••
121
120 pF
••••••
•••••
••••••••
151
150 pF
••••
•••
••••••••
181
180 pF
••••
•••
••••••••
221
220 pF
••••
•••
••••••••
271
270 pF
••••
•••
••••••
331
330 pF
••••
•••
••••••
391
390 pF
••••
•••
••••••
471
470 pF
••••
•••
••••••
561
560 pF
••••
•••
••••••
681
680 pF
••••
•••
••••••
821
820 pF
••••
•••
••••••
102
1000 pF
••••
•••
••••••
122
1200 pF
•••
••••
152
1500 pF
••
••••
182
1800 pF
••
•••
222
2200 pF
••
•••
272
2700 pF
•••
332
3300 pF
•••
392
3900 pF
••
•••
472
4700 pF
••
•••
562
5600 pF
•••
682
6800 pF
••
822
8200 pF
••
103
0.010 µF
123
0.012 µF
153
0.015 µF
183
0.018 µF
223
0.022 µF
273
0.027 µF
333
0.033 µF
393
0.039 µF
473
0.047 µF
563
0.056 µF
683
0.068 µF
823
0.082 µF
104
0.1 µF


Similar Part No. - VJ1812A150

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
VJ1812A102BFAAT VISHAY-VJ1812A102BFAAT Datasheet
103Kb / 6P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications
Revision: 28-Aug-08
VJ1812A102BFXAT VISHAY-VJ1812A102BFXAT Datasheet
103Kb / 6P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications
Revision: 28-Aug-08
VJ1812A102BXAAT VISHAY-VJ1812A102BXAAT Datasheet
103Kb / 6P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications
Revision: 28-Aug-08
VJ1812A102BXXAT VISHAY-VJ1812A102BXXAT Datasheet
103Kb / 6P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications
Revision: 28-Aug-08
VJ1812A102CFAAT VISHAY-VJ1812A102CFAAT Datasheet
103Kb / 6P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitors for Commercial Applications
Revision: 28-Aug-08
More results

Similar Description - VJ1812A150

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
VJOMD-X7R VISHAY-VJOMD-X7R Datasheet
166Kb / 10P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for Boardflex Sensitive Applications
Revision: 28-Oct-08
VJ1812Y472KBGAT4X VISHAY-VJ1812Y472KBGAT4X Datasheet
219Kb / 16P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for Boardflex Sensitive Applications
Revision: 25-Mar-13
VJ2220Y224KBEAT4X VISHAY-VJ2220Y224KBEAT4X Datasheet
221Kb / 16P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for Boardflex Sensitive Applications
Revision: 22-Jul-13
VJOMD VISHAY-VJOMD Datasheet
209Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for Boardflex Sensitive Applications
Revision: 31-Jan-17
HVSERIES VISHAY-HVSERIES Datasheet
253Kb / 14P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for High Voltage Applications
01-Jan-2023
VJ-OMD VISHAY-VJ-OMD Datasheet
208Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for Boardflex Sensitive Applications
Revision: 31-Jan-17
VJOMD VISHAY-VJOMD_V01 Datasheet
206Kb / 15P
   Surface Mount Multilayer Ceramic Chip Capacitor Solutions for Boardflex Sensitive Applications
01-Jan-2023
logo
Johanson Technology Inc...
102R18W101KV4E JOHANSON-102R18W101KV4E Datasheet
1Mb / 36P
   ceramic capacitor solutions
102S48W104KV4E JOHANSON-102S48W104KV4E Datasheet
1Mb / 36P
   Ceramic Capacitor Solutions
102R18N220JV4E JOHANSON-102R18N220JV4E Datasheet
1Mb / 40P
   Ceramic Capacitor Solutions
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com