Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AD810XXXXX Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # AD810XXXXX
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

AD810XXXXX Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  AD810XXXXX Datasheet HTML 1Page - celduc-relais AD810XXXXX Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
I/SEC/AD81090100/B/29/08/2003
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Temps de commutation maximum
Méthode de mesure / Test process ---> Alimentation de bobine /Coil voltage: ATF + 100%
à l'action ( rebonds inclus ) / max. operate time ( bounces included )
2,5 ms
au relâchement / max. release time
0,1 ms
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Molybdene
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 40 à + 100
°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 100
°C
Chocs ( 1/2 onde - 2 ms ) / Shocks ( 1/2 sine wave - 11 ms )
100 g
Vibrations ( de 30 à 500 Hz ) / Vibrations
10 g
Brasabilité / Solderability
suivant / according to
CEI 68-2-20
Durée de vie mécanique / Mecanical life expextancy
109
Durée de vie électrique / Electrical life expextancy
- 48VDC 18mA : Charge résistive / Resistive load
>2 x107
- 110VDC 63mA L/R = 0,02 : Charge Inductive avec diode de roue libre sur la charge /
>1 x107
Inductive load with free-wheeling diode accross the load
CARACTERISTIQUES MAGNETIQUES / MAGNETICAL DATA
Bobine de test / Test coil : Ø ext. = 12 mm ; Ø int. = 6,5 mm ; Long. = 44 mm
Fil utilisé / Electric wire: Ø = 0,09 mm ;
Nombre de spires / turns : 10 000
Plage standard d'Ampères Tours de fermeture / Reference ( standard pull-in value )
de 50 à 100 ATF / from 50 up to 100 AT ) avec ATO > 20ATO (with ATO > 20AT)
= REFERENCE AD81050100
Pour des applications particulières ( autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage ), prière de nous consulter.
For special applications ( others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending ), please contact us.
Exemple /Example
= REFERENCE AD81090100
Plage réduite d'Ampères Tours de fermeture / Reference ( special pull-in value )
de 90 à 100 ATF / from 90 up to 100 AT


Similar Part No. - AD810XXXXX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
AD810 AD-AD810 Datasheet
514Kb / 16P
   Low Power Video Op Amp with Disable
REV. A
AD810 AD-AD810 Datasheet
339Kb / 16P
   Low Power Video Op Amp with Disable
REV. A
AD810 AD-AD810 Datasheet
527Kb / 16P
   Low Power Video Op Amp with Disable
REV. A
AD810 AD-AD810 Datasheet
549Kb / 17P
   Low Power Video Op Amp with Disable
AD8104 AD-AD8104 Datasheet
879Kb / 36P
   600 MHz, 32 x 16 Buffered Analog Crosspoint Switch
More results

Similar Description - AD810XXXXX

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
AC03 CELDUC-AC03 Datasheet
362Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC011015 CELDUC-AC011015 Datasheet
79Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI02 CELDUC-AI02 Datasheet
367Kb / 3P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI43 CELDUC-AI43 Datasheet
397Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA85 CELDUC-IA85 Datasheet
111Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC05 CELDUC-AC05 Datasheet
375Kb / 6P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI44 CELDUC-AI44 Datasheet
83Kb / 1P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AL44 CELDUC-AL44 Datasheet
80Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI03 CELDUC-AI03 Datasheet
340Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA23 CELDUC-IA23 Datasheet
107Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com