Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AI431530 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # AI431530
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

AI431530 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  AI431530 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais AI431530 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
I/SEC/AI43-001/A/04/02/2005
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Temps de commutation
Méthode de mesure / Test process ---> Alimentation de bobine /Coil voltage: ATF + 50%
à l'action ( rebonds inclus ) / Operate time ( bounces included )
1 ms
au relâchement / Release time
0,4 ms
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S P
P H
H Y
Y S
S IIQ
Q U
U E
E S
S // P
P H
H Y
Y S
S IIC
C A
A L
L D
D A
A T
T A
A S
S
Matériau utilisé pour le contact / Contact material
Ruthénium
Sorties dorées, non étamées / Gold plated leads ( no tinned )
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 55 à + 125
°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 125
°C
Chocs ( 1/2 onde - 11 ms ) / Shocks ( 1/2 sine wave - 11 ms )
30g
Vibrations ( de 10 à 2000 Hz ) / Vibrations
10g
Durée de vie mécanique / Mecanical life expextancy
108
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S M
M A
A G
G N
N E
E T
T IIQ
Q U
U E
E S
S // M
M A
A G
G N
N E
E T
T IIC
C A
A L
L
D
D A
A T
T A
A S
S
Bobine de test / Test coil : Ø int. = 8,75 mm ; Long. = 25,4 mm
Fil utilisé / Electric wire: Ø = 0,063 mm ;
Nombre de spires / turns : 5 000
Référence ( Plage standard d'Ampères Tours de fermeture ) / Reference ( standard pull-in value )
AI431530 ( de 15 à 30 ATf / from 15 up to 30 AT )
Pour des applications particulières ( autres sensibilités, plage réduite, coupe, cambrage ), prière de nous consulter.
For special applications ( others pull-in-range, reduced range, cutting out, bending ), please contact us.
Durée de vie ( Charges résistives ) /
12 V = ; 4 mA
1 . 106
Life expectancy ( Resistive load )


Similar Part No. - AI431530

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
A1 PROs co., Ltd.
AI4100 A1PROS-AI4100 Datasheet
1Mb / 18P
   CCD CDS/PGA/10b-20M-ADC
logo
celduc-relais
AI42 CELDUC-AI42 Datasheet
29Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI421530 CELDUC-AI421530 Datasheet
29Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI44 CELDUC-AI44 Datasheet
83Kb / 1P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
logo
A1 PROs co., Ltd.
AI4402 A1PROS-AI4402 Datasheet
190Kb / 14P
   Signal Processor for CCD Monochrome Camera
Ver1.0
More results

Similar Description - AI431530

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
AC03 CELDUC-AC03 Datasheet
362Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC011015 CELDUC-AC011015 Datasheet
79Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI02 CELDUC-AI02 Datasheet
367Kb / 3P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA85 CELDUC-IA85 Datasheet
111Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC05 CELDUC-AC05 Datasheet
375Kb / 6P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI44 CELDUC-AI44 Datasheet
83Kb / 1P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AL44 CELDUC-AL44 Datasheet
80Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AD810XXXXX CELDUC-AD810XXXXX Datasheet
94Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI03 CELDUC-AI03 Datasheet
340Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA23 CELDUC-IA23 Datasheet
107Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com