Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SCB962600 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SCB962600
Description  Double Solid State Relay
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SCB962600 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SCB962600 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SCB962600 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SCB962600 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
page 2 / 3 F/GB
S/BIP/SCB962600/A/13/03/2002
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ul
400
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Ulmin-max
24-600
V rms
Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)
Up
1200
V
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
50
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Il nom
Ua
8
V
Courant nominal AC1/ AC1 nominal current
( see Fig. 2 )
Il AC1
25
A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
230
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
@ Il nom
Vd
1,6
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
@Ul, 50Hz
Ilk
1
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ilmin
5
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
Uc nom DC ,f=50Hz
ton max
10
ms
Temps d'ouverture/ Turn off time
Uc nom DC ,f=50Hz
toff max
10
ms
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
10-440
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t
265
A
2s
Possibilté de protection exterrieure / External protection possibilty
Fuse
Fig.3 Courbes de surcharge de courant / Overload current curves
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est
donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage
reapplied for the determination of the protection.
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de
courant (Tj initiale=70
°C). La répétition de ces
surcharges de courant diminue la durée de vie du
Relais.
Repetitive Itsm is given for inrush current with
initial Tj = 70
°C. The repetition of the surge cur-
rent decrease the lifetime SSR's .
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
1
10
1
0,1
0,01
0
50
100
150
200
250
0
t(s)
Surcharge de courant : Itsm (Apeak) = f(t) pour modéle 25A(Itsm=230A)
Surge current : Itsm (Apeak) = f(t) for 25A models with Itsm =230A
Surcharge de courant non répétitive sans tension réappliquée /
No repetive surge current without voltage reapplied.
Surcharge de courant répétitive avec tension réappliquée
Repetive surge current with voltage reapplied.
Fig.3
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
0
RMS load current (A)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
0
Ambient temperature (
°C)
4K/W
2K/W
1,5K/W
1K/W
0,75K/W
2 ways
1 way


Similar Part No. - SCB962600

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SCB965300 CELDUC-SCB965300 Datasheet
122Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB965600 CELDUC-SCB965600 Datasheet
124Kb / 3P
   Double Solid State Relay
More results

Similar Description - SCB962600

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SCB865300 CELDUC-SCB865300 Datasheet
125Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB942600 CELDUC-SCB942600 Datasheet
119Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB945300 CELDUC-SCB945300 Datasheet
251Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB345100 CELDUC-SCB345100 Datasheet
105Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB565300 CELDUC-SCB565300 Datasheet
105Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB942300 CELDUC-SCB942300 Datasheet
457Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SOB542460 CELDUC-SOB542460 Datasheet
437Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB965600 CELDUC-SCB965600 Datasheet
124Kb / 3P
   Double Solid State Relay
SCB665300 CELDUC-SCB665300 Datasheet
107Kb / 2P
   Double Solid State Relay
SCB564310 CELDUC-SCB564310 Datasheet
83Kb / 2P
   Double Solid State Relay
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com