Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SGT364350A Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SGT364350A
Description  Three Phase Solid State Relays
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SGT364350A Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SGT364350A Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SGT364350A Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
12
0
2
468
10
0
10
20
30
40
50
60
RMS load current (A)
Full on-state
10
20 30 40 50
60 70 80
90 100
0
Ambient temperature (°C)
without heatsink
3K/W
1,2K/W
0,95K/W
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Précautions :
* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation
galvanique entre le réseau et la charge.
Cautions :
* Semiconductor relays don't provide any galvanic insu-
lation between the load and the mains.
page 2 / 2 F/GB
S/TRI/SGT364350/A/21/03/2000
Surge current Itsm (Apeak) = f(t) for models with itsm =120A
1
10
1
0,1
0,01
0
50
100
150
0
t(s)
Fig.3 Courbes de surcharge de courant /
Overload current curves
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est
donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage
reapplied for the determination of the protection.
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de
courant (Tj initiale=70
°C). La répétition de ces
surcharges de courant diminue la durée de vie du
Relais.
Repetitive Itsm is given for inrush current with
initial Tj = 70
°C. The repetition of the surge cur-
rent decrease the lifetime SSR's .
No repetitive Itsm (Apeak)=f(t) without voltage reapplied
Repetitive Itsm (Apeak)=f(t)
with voltage reapplied for initial Tj =70
°C
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ue
400
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Uemin-max
24-520
V rms
Tension crête / Peak voltage
Up
1200
V
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
random
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Ie nom
Ua
10
V
Courant nominal AC-51/ AC-51 nominal current
( see Fig. 2 )
Ie AC-51
12
A rms
Courant nominal AC-53/ AC-53 nominal current
( see Fig. 2 )
Ie AC-53
2,5
A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
120
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
@ Ie nom
Vd
1,3
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
@Ue, 50Hz
Ilk
<3
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ie min
5
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
Uc nom DC ,f=50Hz
ton max
0,1
ms
Temps d'ouverture/ Turn off time
Uc nom DC ,f=50Hz
toff max
10
ms
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
0,1-440
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t72
A
2s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
IEC 1000-4-4 (burst)
2kV criterion A
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
IEC 1000-4-5(schocks)
2kV crit.A
Conformité / Conformity
EN60947-4-x
Caractéristiques thermiques /
thermal curves :


Similar Part No. - SGT364350A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Littelfuse
SGT3100SBT LITTELFUSE-SGT3100SBT Datasheet
176Kb / 8P
   Silicon Protection Circuits - Surface Mount SurgectorTM Transient Voltage Suppressors
SGT3100SCT LITTELFUSE-SGT3100SCT Datasheet
176Kb / 8P
   Silicon Protection Circuits - Surface Mount SurgectorTM Transient Voltage Suppressors
SGT3500SCT LITTELFUSE-SGT3500SCT Datasheet
176Kb / 8P
   Silicon Protection Circuits - Surface Mount SurgectorTM Transient Voltage Suppressors
More results

Similar Description - SGT364350A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SIT865390 CELDUC-SIT865390 Datasheet
212Kb / 3P
   Three Phase Solid State Relays
SGT962360 CELDUC-SGT962360 Datasheet
96Kb / 2P
   Three Phase Solid State Relays
SGT965360 CELDUC-SGT965360 Datasheet
107Kb / 2P
   Three Phase Solid State Relays
SGT965960E CELDUC-SGT965960E Datasheet
100Kb / 2P
   Three Phase Solid State Relays
SGT765370 CELDUC-SGT765370 Datasheet
96Kb / 2P
   Three Phase Solid State Relays
SVT861394 CELDUC-SVT861394 Datasheet
135Kb / 3P
   Three Phase Solid State Relays
SGT865470E CELDUC-SGT865470E Datasheet
330Kb / 4P
   Three Phase Solid State Relays
SGT967760E CELDUC-SGT967760E Datasheet
307Kb / 4P
   Three Phase Solid State Relays
SGT965960 CELDUC-SGT965960 Datasheet
91Kb / 2P
   Three Phase Solid State Relays
SVT869994 CELDUC-SVT869994 Datasheet
134Kb / 3P
   Three Phase Solid State Relays
SVT967360 CELDUC-SVT967360 Datasheet
135Kb / 3P
   Three Phase Solid State Relays
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com