Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SO465020 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SO465020
Description  Phase angle controller
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SO465020 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SO465020 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SO465020 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SO465020 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SO465020 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SO465020 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
0
2
4
6
8
10 12 14
16 18 20 22 24 26
28 30
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Vc (V)
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
page 2 / 5F/GB
S/MON/SO465020/B/24/05/2007
okpac
Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25
°C)
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Min
Typ.
Max
Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range
Ue
200
-
480
V rms
Tension de crête / Peak voltage
@ 1mA
Up
1200
V
Tension amorçage / Latching voltage
Ie nom
Ua
20
V
Courant nominal / nominal current (AC-51)
voir/ see fig.2
Ie AC-51
0,1
50
A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
550
720
A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop
@ 25
°C
Vt
0,9
V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance
rt
12
m
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max)
Pd
0,9x0,9xIe + 0,012xIe
2
W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current
@Ue typ, 50Hz
Ilk
2
mA
Temps d'initialisation / init time
@ switch on 50Hz
ti
6
ms
Temps de retard / delay time
@ 50Hz
td max
70
ms
Temps de reponse / rise, fall time
@ 50Hz , dUl=63%
tr max
20
ms
Fréquence utilisation/ Operating frequency range
f mains
f
40
50-60
70
Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
A/
µs
I2t (<10ms)
I
2t
1500
2500
A
2s
Immunité / Conducted immunity level
IEC/EN61000-4-4 (bursts)
4kV criterion B
Immunité / Conducted immunity level
IEC/EN61000-4-5 (surge)
4kV criterion B
Protection surtension interne / Internal overvoltage protection
Varistor 510V
Uclamp
820(@1mA)
V
Protection court-circuit / Short circuit protection
voir/ see page 6
Example Fuse Ferraz gRC 25A/32A/50A
Caractéristiques générales / General characteristics (at 25
°C)
Isolement entrée/sortie - Input to output insulation
Ui
4000
VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation
Ui
4000
VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance
Ri
1000 (@500VDC)
M
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage
Uimp
4000
V
Degré de protection / Protection level / CEI529
IP20
Degré de pollution / Pollution degree
-2
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to CEI68
1,5
mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to CEI68
-
30/50
g
Résistance thermique jonction/semelle Thermal resistance junction to case
Rthj/c
0,45
°C/W
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)
-
-40 /+90
°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)
-40/+125
°C
Humidité relative / Ambient humidity
HR
40 to 85
%
Poids/ Weight
65
g
Conformité / Conformity
EN60947-4-3 (IEC947-4-3)
Conformité / Conformity
VDE0805/EN60950 UL/cUL
plastique du boitier / Housing Material
PA 6 UL94VO
Semelle / Base plate
Aluminium, nickel-plated
celduc
Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25
°C)
DC
Paramètre / Parameter
Symbol Min Typ Max Unit
Plage de tension d'alimentation / Control voltage range
Vc
8
30
V
Courant d'alimentation/ Supply current
Ic
-
9
mA
Tension inverse max alim. / Max. reverse supply voltage
-Vc
30
V
Plage de tension analogique/ Analog voltage range
Ve
0
10
30
V
Courant entrée analogique / Analog input current
Ie
300
µA
Tenue en tension max ana. / Max. reverse analog voltage withstand
-Ve
-30
30
V
Impédance entrée analogique/ Analog input impedance
Re
120
k


Similar Part No. - SO465020

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SO465320 CELDUC-SO465320 Datasheet
968Kb / 5P
   Phase angle controller
SO465420 CELDUC-SO465420 Datasheet
919Kb / 5P
   Phase angle controller
More results

Similar Description - SO465020

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SO445120 CELDUC-SO445120 Datasheet
962Kb / 5P
   Phase angle controller
SO465320 CELDUC-SO465320 Datasheet
968Kb / 5P
   Phase angle controller
SO468020 CELDUC-SO468020 Datasheet
962Kb / 5P
   Phase angle controller
SO468120 CELDUC-SO468120 Datasheet
962Kb / 5P
   Phase angle controller
SO469120 CELDUC-SO469120 Datasheet
963Kb / 5P
   Phase angle controller
SO445020 CELDUC-SO445020 Datasheet
962Kb / 5P
   Phase angle controller
SO445420 CELDUC-SO445420 Datasheet
917Kb / 5P
   Phase angle controller
SO465420 CELDUC-SO465420 Datasheet
919Kb / 5P
   Phase angle controller
SO467420 CELDUC-SO467420 Datasheet
919Kb / 5P
   Phase angle controller
SO468420 CELDUC-SO468420 Datasheet
919Kb / 5P
   Phase angle controller
SO445320 CELDUC-SO445320 Datasheet
965Kb / 5P
   Phase angle controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com