Electronic Components Datasheet Search |
|
SO868070 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais |
|
SO868070 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais |
1 / 6 page All technical caracteristics are subject to change without previous notice. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. PPP Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu celduc r e l a i s page 1 / 6F/GB S/MON/SO868070/B/01/03/2005 Relais statique monophasé de puissance Power Solid State Relay SO868070 okpac Output : 24-510VAC 95A Input : 3,5-32VDC ❏ Relais statique synchrone adapté à la plupart des charges Zero Cross Solid State Relay designed for most types of loads. ❏ Sortie thyristors technologie TMS2 (*) permettant une longue durée de vie : 24 à 510VAC 95A. Back to back thyristors on output with TMS2 (*) technology for a long lifetime expectancy : 24 to 510VAC 95A. ❏ Protection en tension sur l'entrée (transil) et sur la sortie (VDR) pour une très haute immunité aux perturbations selon IEC/EN61000-4-4 & IEC/EN61000-4-5. Over-Voltage protection on input (transil) and output (VDR) to have a high immunity according IEC/EN61000-4-4 & IEC/EN61000-4-5 ❏ Très faible niveau de synchronisme Very low zero cross voltage. ❏ Large plage de contrôle: 3,5 - 32VDC avec un courant de commande régulé. LED de visualisation sur l'entrée de couleur verte. Large control range: 3,5-32VDC with input current limiter. Green LED visualization on the input. ❏ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3) et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé) -UL-cUL Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3) and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation) -UL-cUL ❏ Protection IP20 par volets sur les bornes. IP20 protection by flaps on terminals. IP20 Application typique / Typical application: 38kW resistance (AC-51) - 400 VAC 50hz Autres charges : voir page 5 Other loads : see page 5 Entrée control + * 1/L1 et 2/T2 peuvent être inversées/ 1/L1 and 2/T2 can be changed * le relais doit être monté sur dissipateur thermique / SSR must be mounted on a heatsink Mains - CHARGE/LOAD protection réseau line protection 4/A2- 3/A1+ 1/L1 2/T1 LED ZC - 1/L1 et 2/T1 peuvent être inversées. 1/L1 and 2/T1 can be swapped. - Le relais doit être monté sur dissipateur thermique. SSR must be mounted on heatsink (*) : Thermo Mechanical Stress Solution Dimensions : |
Similar Part No. - SO868070 |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.NET |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |