Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SUL865970 Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

Part # SUL865970
Description  Power Solid State Contactor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SUL865970 Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  SUL865970 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SUL865970 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SUL865970 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SUL865970 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SUL865970 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SUL865970 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SUL865970 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 3 / 7F/GB
S/MON/SUL865970/B/18/11/2008
celpac
Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / Thermal curves and heatsink choice
Courbe de puissance dissipée en fonction du courant commuté et de la température ambiante pour un cycle de marche de 100%.
Power Dissipation curve in compliance with nominal load current and ambient temperature for a duty cycle of 100%
( permanent current).
ÿ La résistance thermique du dissipateur thermique utilisé sur
ce contacteur dépend du montage qui doit être vertical, du con-
finement du relais, de la ventilation de l'armoire.
La résistance thermique de ce dissipateur WF311100, en fonc-
tion de la puissance dissipée est comprise généralement suivant
l'application et l'installation entre 2K/W et 3K/W.
ÿ Thermal resistance of heatsink used on this contactor
depends on mounting which must be vertical, confinement of
the SSR,ventilation (fan) in the cabinet. Generally, thermal
resistance (Rth) of this WF311100 heatsink is between 2 à 3
K/W depending on application and installation
Courbes thermiques .
ÿ
La courbe "1" est donnée suivant les caractéristiqueslimites du produit. Les températures restent admissibles pour les composants
utilisés. Cette valeur correspond aux valeurs admises par la plupart des fabricants de relais statiques. Dans une armoire avec un minimum de
ventilation, ou des courants non permanent, ces valeurs sont adaptées.
ÿ
La courbe "2" est donnée selon la norme EN60947-4-3 qui définie une élévation de température maximale de 50
°C (@40°C) pour un
fonctionnement permanent de 8 heures et une ambiance en air calme.
ÿ
Pour des courants non permanent, vous pouvez calculer la puissance moyenne dissipée = Pd x cycle de marche et vérifier l'élévation
de température :
∆Tj = Pd xRthj/a. (Pd et Rthj/a sont données en page2 ).
La température de jonction Tj ne doit pas dépasser 125
°C à la température ambiante maximale. Le courant maximum admissible étant ce-
lui des thyristors
ÿ
La constante thermique du produit (Cth) est de 7 minutes, ce qui signifie que l'élévation de température est seulement de 63% de la
température stabilisée après un fonctionnement de 7 minutes.
Thermal specifications: Current according ambient temperature :
ÿ
The curve "1" gives the limits of the product.
The temperature reached are acceptable for the components.
These values are in compliance with most of SSRs manufacturers.
In a cabinet with a minimum of ventilation or a non permanent
current, these values are aceptable.
ÿ
The curve "2" gives the limits of the product according to
EN60947-4-3 with a maximum rise temperature of 50
°C (@
40
°C) for a permanent current and in air calm ( test during 8
hours).
ÿ
For a non permanent current, you can calcule the average
power = Pd x duty cycle and check the rise temperature :
∆Tj = Pd x Rthj/a (Pd and Rthj/a are given page 2).
The junction temperature must not exceed 125
°C at the maximum
ambient temperature.
The maximum current is limited to the size of the thyristors.
ÿ
The thermal constant (Cth) of the product is 7 minutes.
That means the rise temperature is only 63% of the stabilized
temperature after a running time of 7 minutes.
1
2


Similar Part No. - SUL865970

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SUL867070 CELDUC-SUL867070 Datasheet
811Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
More results

Similar Description - SUL865970

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SUL942460 CELDUC-SUL942460 Datasheet
803Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
SAL942460 CELDUC-SAL942460 Datasheet
723Kb / 6P
   Power Solid State Contactor
SUL842070 CELDUC-SUL842070 Datasheet
803Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
SAL965460 CELDUC-SAL965460 Datasheet
722Kb / 6P
   Power Solid State Contactor
SUL842970 CELDUC-SUL842970 Datasheet
803Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
SUL867070 CELDUC-SUL867070 Datasheet
811Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
SAL941460 CELDUC-SAL941460 Datasheet
681Kb / 6P
   Power Solid State Contactor
SUM865070 CELDUC-SUM865070 Datasheet
1Mb / 7P
   Power Solid State Contactor
SUL967460 CELDUC-SUL967460 Datasheet
811Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
SUL963460 CELDUC-SUL963460 Datasheet
801Kb / 7P
   Power Solid State Contactor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com