Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SW961230 Datasheet(PDF) 5 Page - celduc-relais

Part # SW961230
Description  INVERSEURS DE SENS DE ROTATION MOTOR REVERSER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SW961230 Datasheet(HTML) 5 Page - celduc-relais

  SW961230 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SW961230 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
S/MOT/SW961230/A/16/03/2000
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 5 / 5 F/GB
M
C
NOTE D'APPLICATION : UTILISER UN SW9 POUR L'INVERSION DE SENS
DE ROTATION D'UN MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
A CONDENSATEUR DE DEPHASAGE
APPLICATION NOTE :
USING A
SW9 RELAY FOR REVERSING AN ASYNCHRONOUS SINGLE
PHASE MOTOR WORKING WITH A PHASE SHIFTING CAPACITOR
ALIMENTATION
MONOPHASE
/ Main voltage
LN
Note : Le relais SW9 développé initialement pour inverser le sens de
rotation des moteurs asynchrones triphasés peut aussi être utilisé pour
l'inversion de moteurs monophasés .
Ce relais possède 4 voies de puissance , une temporisation à
l'inversion et un verrouillage en cas de commande simultanée . Pour des
quantités importantes , en utilisation monophasée , le produit peut être
simplifié car seulement 2 voies sur 4 sont utilisées .
Note : The SW9 relay which has been initially developped in order to
reverse three phase asynchronous motors , can be used for reversing
single phase motors .
This relay has 4 power switches , a reversing temporization and
a lock in case of simultaneous controls . If you need a big quantity for a
single phase use , please contact us , because we are able to simplify the
product as only 2 switches among 4 are used .
Reverse
celduc
Solid State
2T1
4T2
6T3
1L1
3L2
5L3
France
EN60947-1
24-500VAC
With suitable heatsink
See instruction sheet
SW9
8,5A AC53a (EN60947-1)
Forward
5L3
6T3
1L1
3L2
2T1
4T2
Motor Reverser


Similar Part No. - SW961230

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SW960330 CELDUC-SW960330 Datasheet
177Kb / 5P
   INVERSEURS DE SENS DE ROTATION MOTOR REVERSER
More results

Similar Description - SW961230

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SW960330 CELDUC-SW960330 Datasheet
177Kb / 5P
   INVERSEURS DE SENS DE ROTATION MOTOR REVERSER
logo
Hammond Manufacturing L...
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
   Tron챌ons de rotation de 12 po
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
   FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
   Separateur de chemins de cables
logo
celduc-relais
SG900200 CELDUC-SG900200 Datasheet
137Kb / 4P
   MOTOR REVERSER
SG969100 CELDUC-SG969100 Datasheet
186Kb / 5P
   MOTOR REVERSER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com