Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AK4185ECB Datasheet(PDF) 9 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AK4185ECB
Description  Low Power Touch Screen Controller with SPI??Interface
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK4185ECB Datasheet(HTML) 9 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK4185ECB Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems AK4185ECB Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
[AK4185]
MS0954-J-05
2010/10
- 9 -
2. 5線式タッチスクリーンの位置検出
5 線式タッチパネルは、透明抵抗膜(導電膜)からなるフィルムを透明電極として向かい合い、貼り合わされ
ています。上部電極フィルムは電圧を検知するプローブとしての機能を持つだけで、位置検出は
4 コーナー
に電極をもつ下部フィルムのみで行います。上部電極フィルムにペン、スタイラス等で圧力をかけることで
下部電極フィルムに接触させ、座標を検知します。上部電極フィルが磨耗などでキズが付いても位置検出に
影響せず、
4 線式方式に比べ高い耐久性を得ることができます。現在押している位置の Y 軸位置をするため
には、デバイス内部で
AD の入力に接続されている WIPER pin と上部フィルム電極を接続します。下部電極
上のコーナー部に設けられた
4 箇所の電極の内 2 箇所を VDD、もう 2 箇所の電極を VSS として電圧を供給
します。
(Y 軸測定の場合 TR, TL ドライバ SW を ON で VDD、また BR, BL ドライバを ON し、VSS と接続
します。
) そして AD の入力にかかる電圧を AD 変換し、Y 軸の位置を決定します。
電極
TL
TR
BL
BR
X 軸測定
VSS
VDD
VSS
VDD
Y 軸測定
VDD
VDD
VSS
VSS
SW の種類
Switch
VDD/VSS
VDD
ON/OFF
VSS
ON/OFF
Switch
VDD/VSS
Table 2. Driver SW configuration
TL SW ON
BL SW ON
BL
ADC
VDD
BL
TR
WIPER
VREF+
VREF
ADC
AIN+
AIN-
TR
a) X-Position Measurement Differential Mode
TL
BL SW ON
BR SW ON
BR
TR SW ON
VDD
BR SW ON
BR
TR SW ON
b) Y-Position Measurement Differential Mode
VREF+
VREF-
AIN+
AIN-
VDD
TL
VDD
WIPER
TL SW ON
タッチパネルが押されると破線部分で Top layer, Bottom layer が接続されます。
TL
BL
検出回路側 (Top layer)
駆動側(Bottom Layer)
5-wire Touch Screen Construction
TR
BR
ADC
WIPER
Figure 4. 5線式位置測定回路


Similar Part No. - AK4185ECB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4185ECB AKM-AK4185ECB Datasheet
574Kb / 30P
   Low Power Touch Screen Controller with SPI??Interface
More results

Similar Description - AK4185ECB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4185 AKM-AK4185_10 Datasheet
574Kb / 30P
   Low Power Touch Screen Controller with SPI??Interface
AK4185 AKM-AK4185 Datasheet
461Kb / 30P
   Low Power Touch Screen Controller with SPI Interface
logo
List of Unclassifed Man...
WTD0001 ETC-WTD0001 Datasheet
88Kb / 4P
   TOUCH SCREEN CONTROLLER (FOR SPI INTERFACE)
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK4186 AKM-AK4186 Datasheet
634Kb / 33P
   Low Power Touch Screen Controller with I2C Interface
AK4186 AKM-AK4186 Datasheet
887Kb / 33P
   Low Power Touch Screen Controller with I2C Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX11800 MAXIM-MAX11800_10 Datasheet
899Kb / 57P
   Low-Power, Ultra-Small Resistive Touch-Screen Controllers with I2C/SPI Interface
Rev 2; 3/10
MAX11800_1010 MAXIM-MAX11800_1010 Datasheet
994Kb / 59P
   Low-Power, Ultra-Small Resistive Touch-Screen Controllers with I2C/SPI Interface
Rev 3; 10/10
MAX11800 MAXIM-MAX11800 Datasheet
917Kb / 56P
   Low-Power, Ultra-Small Resistive Touch-Screen Controllers with I2C/SPI Interface
Rev 0; 7/09
logo
Burr-Brown (TI)
TSC2005 BURR-BROWN-TSC2005 Datasheet
796Kb / 42P
   1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire TOUCH SCREEN CONTROLLER with SPI Interface
TSC2005 BURR-BROWN-TSC2005_07 Datasheet
768Kb / 44P
   1.6V to 3.6V, 12-Bit, Nanopower, 4-Wire TOUCH SCREEN CONTROLLER with SPI??Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com