Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KSK-1A69-100160 Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # KSK-1A69-100160
Description  KSK Reed Switches
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

KSK-1A69-100160 Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  KSK-1A69-100160 Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
KSK-1A69-100160
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
2116901160
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"
Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-04
Reedkontakt unbearbeitet
Test-Spule
Kontaktdaten 69
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
69
Kontakt-Nr.
A
Kontakt-Form
Wolfram
Kontakt-Material
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
!
DC or Peak AC
Schaltstrom
DC or Peak AC
Transportstrom
"
#$%
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
"
&
'()*+
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
"
,,,
gemessen mit Nennspannung bei 20°C
Kontaktwiderstand statisch
-"
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
./
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
*
!
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
*
)
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
*
,,,
gemessen mit Nennspannung bei 20°C
Schaltzeit inklusive Prellen
0
)1
@ 10 kHz über offenem Kontakt
Kapazität
Kontaktabmessungen
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1)
Toleranz gemäß Zeichnung
Gesamtlänge
!)#
Toleranz gemäß Zeichnung
Glaslänge
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
&
from 10 - 2000 Hz
Vibration
2/
!
#
Arbeitstemperatur
2/
!
Lagertemperatur
2/
&
Wellenlöten max. 5 sec
Löttemperatur
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
22.05.03
SCHELLHORN
RKAMP
3
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
31.03.06
RKAMP
Freigegeben von:
Freigegeben von:
04.11.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - KSK-1A69-100160

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
KSK-1A69-100160_DE MEDER-KSK-1A69-100160_DE Datasheet
84Kb / 1P
   (deutsch) KSK Reed Switch
More results

Similar Description - KSK-1A69-100160

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
KSK-1A80-5055 MEDER-KSK-1A80-5055 Datasheet
76Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A85-2530 MEDER-KSK-1A85-2530 Datasheet
77Kb / 1P
   KSK-REED SWITCHES
KSK-1C90F-2025 MEDER-KSK-1C90F-2025 Datasheet
79Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A52-3035 MEDER-KSK-1A52-3035 Datasheet
77Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A55-1520 MEDER-KSK-1A55-1520 Datasheet
76Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A55-2025 MEDER-KSK-1A55-2025 Datasheet
76Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A66-2530 MEDER-KSK-1A66-2530 Datasheet
96Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A66-3540 MEDER-KSK-1A66-3540 Datasheet
77Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A66-5055 MEDER-KSK-1A66-5055 Datasheet
76Kb / 1P
   KSK Reed Switches
KSK-1A87-1520 MEDER-KSK-1A87-1520 Datasheet
77Kb / 1P
   KSK-REED SWITCHES
KSK-1A85-3540 MEDER-KSK-1A85-3540 Datasheet
59Kb / 1P
   KSK-REED SWITCHES
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com