Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STM32F103VDY7TR Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # STM32F103VDY7TR
Description  High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F103VDY7TR Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32F103VDY7TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 123 page
background image
List of tables
STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE
6/123
Doc ID 14611 Rev 7
Table 45.
I/O static characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 46.
Output voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Table 47.
I/O AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 48.
NRST pin characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Table 49.
TIMx characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 50.
I2C characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 51.
SCL frequency (fPCLK1= 36 MHz.,VDD = 3.3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 52.
SPI characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Table 53.
I2S characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 54.
SD / MMC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 55.
USB startup time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 56.
USB DC electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 57.
USB: full-speed electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 58.
ADC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Table 59.
RAIN max for fADC = 14 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 60.
ADC accuracy - limited test conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 61.
ADC accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 62.
DAC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 63.
TS characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 64.
LFBGA144 – 144-ball low profile fine pitch ball grid array, 10 x 10 mm,
0.8 mm pitch, package data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 65.
LFBGA100 - 10 x 10 mm low profile fine pitch ball grid array package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 66.
WLCSP, 64-ball 4.466 × 4.395 mm, 0.500 mm pitch, wafer-level chip-scale
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 67.
LQFP144, 20 x 20 mm, 144-pin low-profile quad flat package mechanical data . . . . . . . 111
Table 68.
LQPF100 – 14 x 14 mm 100-pin low-profile quad flat package mechanical data. . . . . . . 112
Table 69.
LQFP64 – 10 x 10 mm 64 pin low-profile quad flat package mechanical data . . . . . . . . . 113
Table 70.
Package thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 71.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


Similar Part No. - STM32F103VDY7TR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STM32F103VDY7TR STMICROELECTRONICS-STM32F103VDY7TR Datasheet
3Mb / 143P
   High-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
July 2018
More results

Similar Description - STM32F103VDY7TR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
STM32F103ZCH6 STMICROELECTRONICS-STM32F103ZCH6 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
STM32F103ZEH6 STMICROELECTRONICS-STM32F103ZEH6 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
STM32F103VDT6 STMICROELECTRONICS-STM32F103VDT6 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
STM32F103RCT7 STMICROELECTRONICS-STM32F103RCT7 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
STM32F103ZDT6 STMICROELECTRONICS-STM32F103ZDT6 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
STM32F103ZEH7 STMICROELECTRONICS-STM32F103ZEH7 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
STM32F103XC STMICROELECTRONICS-STM32F103XC_V01 Datasheet
3Mb / 143P
   High-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
July 2018
STM32F103XC STMICROELECTRONICS-STM32F103XC_11 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN
STM32F103XC STMICROELECTRONICS-STM32F103XC Datasheet
1Mb / 118P
   Performance line, ARM-based 32-bit MCU with up to 512 KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs and 13 communication interfaces
STM32F103ZGT6 STMICROELECTRONICS-STM32F103ZGT6 Datasheet
2Mb / 120P
   XL-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 768 KB to 1 MB Flash, USB, CAN, 17 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com