Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

JXWBVCO-S-223-243 Datasheet(PDF) 1 Page - American Accurate Components, Inc.

Part # JXWBVCO-S-223-243
Description  Voltage Controlled Oscillators 140 to 2600MHz
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AAC [American Accurate Components, Inc.]
Direct Link  http://www.aacix.com
Logo AAC - American Accurate Components, Inc.

JXWBVCO-S-223-243 Datasheet(HTML) 1 Page - American Accurate Components, Inc.

  JXWBVCO-S-223-243 Datasheet HTML 1Page - American Accurate Components, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Voltage Controlled Oscillators 140 to 2600MHz
The content of this specification may change without notification 10/01/09
188 Technology Drive, Unit H, Irvine, CA 92618
Tel: 949-453-9888
Fax: 949-453-8889
Email: sales@aacix.com
1
American Accurate Components, Inc.
Oscillators
Surface Mount
MVCO
-01
Voltage
Controlled
Oscillators
(1) 140 to 2600MHz
P/N
F r e q . R a n g e
P o w e r
O u t p u t
Tu n i n g
Vo l t a g e
H a r m o n i c
S u p p r e s s i o n
(dBc)
P h a s e N o i s e
( d B c / H z )
I npu t
Ca pa c i ta nc e
( pF )
DC
Supply
DC
Current
(mA)
Case
( M H z )
( d B m )
( V )
M i n
@ 1 0 K H z
@ 1 M H z
Ty p
( V )
M a x
JXWBVCO-S-140-160
1 4 0
− 1 6 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 2
− 11 8
− 1 6 2
4 0 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-185-195
1 8 5
− 1 9 5
0 ±2
1 . 0
− 4 . 0
− 1 7
− 11 8
− 1 6 2
4 0 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-223-243
2 2 3
− 2 4 3
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 6
− 11 5
− 1 6 0
2 5 0
3
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-340-360
3 4 0
− 3 6 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 5
− 1 6 0
1 2 0
3 . 3
1 2
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-370-390
3 7 0
− 3 9 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 5
− 1 6 0
1 2 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-570-590
5 7 0
− 5 9 0
0 ±2
1 . 0
− 4 . 0
− 1 3
− 11 5
− 1 6 0
6 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-681-716
6 8 1
− 7 1 6
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 0
− 1 5 8
5 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-740-780
7 4 0
− 7 8 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 3
− 1 5 8
5 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-810-850
8 1 0
− 8 5 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 0
− 1 5 5
5 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-880-920
8 8 0
− 9 2 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 0
− 1 5 5
5 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-920-960
9 2 0
− 9 6 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 11 0
− 1 5 5
5 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-640-980
6 4 0
− 9 8 0
11 ±2
0 . 5
− 2 0
− 1 0
− 1 0 0
− 1 4 5
1 5 0
1 2
3 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1080-1105
1 0 8 0
− 11 0 5
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 1 0 7
− 1 4 8
4 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1125-1150
11 2 5
− 11 5 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 1 0 6
− 1 4 6
4 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1162-1187
11 6 2
− 11 8 7
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 1 0 6
− 1 4 6
4 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1200-1300
1 2 0 0
− 1 3 0 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 1 5
− 1 0 5
− 1 4 5
4 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1450-1550
1 4 5 0
− 1 5 5 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 2 5
− 1 0 2
− 1 4 2
4 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1040-1540
1 0 4 0
− 1 5 4 0
7 ±3
0 . 5
− 2 0
− 1 3
− 1 0 5
− 1 4 5
6 0
1 2
3 0
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S1500-1600
1 5 0 0
− 1 6 0 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 2 5
− 1 0 0
− 1 4 0
4 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1550-1650
1 5 5 0
− 1 6 5 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 2 5
− 1 0 0
− 1 4 0
4 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1600-1700
1 6 0 0
− 1 7 0 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 2 5
− 1 0 0
− 1 4 0
4 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1630-1690
1 6 3 0
− 1 6 9 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 2 5
− 1 0 0
− 1 4 0
3 0
3 . 3
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1730-1790
1 7 3 0
− 1 7 9 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 2 5
− 1 0 0
− 1 4 0
4 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1770-1850
1 7 7 0
− 1 8 5 0
0 ±3
0 . 5
− 4 . 5
− 3 0
− 1 0 0
− 1 4 0
3 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1800-1900
1 8 0 0
− 1 9 0 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 3 0
− 1 0 0
− 1 4 0
3 0
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-1450-1870
1 4 5 0
− 1 8 7 0
6 ±2
0 . 5
− 2 0
− 1 5
− 1 0 5
− 1 4 2
6 0
1 2
3 0
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-2030-2070
2 0 3 0
− 2 0 7 0
− 1 . 5 ±1 . 5
0
− 3 . 3
− 3 0
− 9 5
− 1 3 8
2 0
3
1 2
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-2050-2150
2 0 5 0
− 2 1 5 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 3 0
− 9 5
− 1 3 8
2 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-2100-2200
2 1 0 0
− 2 2 0 0
0 ±2
0 . 5
− 2 . 5
− 3 0
− 9 5
− 1 3 8
2 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-2200-2300
2 2 0 0
− 2 3 0 0
0 ±3
0 . 5
− 4 . 5
− 3 0
− 9 5
− 1 3 8
2 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-2300-2400
2 3 0 0
− 2 4 0 0
0 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 3 0
− 9 5
− 1 3 6
2 5
5
1 5
M V C O - 0 1
JXWBVCO-S-2400-2600
2 4 0 0
− 2 6 0 0
6 ±2
0 . 5
− 4 . 5
− 3 0
− 1 0 0
− 1 4 0
2 0
1 2
3 0
M V C O - 0 1
Notes:
1. Operating Temperature: -20
OC to +70 OC, Storage temperature: -45 OC to +100 OC.
2. Customized VCO can be offered: frequency range: 150~2600MHz, relative bandwidth: 5~30%.
3. Tested by PN9000 phase noise system from France EUROPTEST Company and when offset upper 5MHz,
the value of phase noise maybe not precision.
4. Solder Temperature: 230 ± 5
OC, Solder time: 10s.
5. International Standard Package: 12.7mmx12.7mmx4.0mm.
6. Custom Designs Available


Similar Part No. - JXWBVCO-S-223-243

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
American Accurate Compo...
JXWBVCO-S-200-300 AAC-JXWBVCO-S-200-300 Datasheet
59Kb / 1P
   Voltage Controlled Oscillators 120 to 2000MHz
More results

Similar Description - JXWBVCO-S-223-243

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mini-Circuits
K-POS-2 MINI-K-POS-2 Datasheet
242Kb / 1P
   VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS
logo
Texas Instruments
SN54LS624 TI1-SN54LS624_14 Datasheet
953Kb / 12P
[Old version datasheet]   VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN54LS624 TI-SN54LS624 Datasheet
398Kb / 10P
[Old version datasheet]   VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
CFO284SA SYNERGY-CFO284SA Datasheet
337Kb / 1P
   VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS
logo
Texas Instruments
SN74LS624NSR TI-SN74LS624NSR Datasheet
726Kb / 12P
[Old version datasheet]   VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74LS628DR TI-SN74LS628DR Datasheet
726Kb / 12P
[Old version datasheet]   VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
VCO-S-A12 SYNERGY-VCO-S-A12 Datasheet
158Kb / 1P
   VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS
logo
American Accurate Compo...
JXWBVCO-S-120-200 AAC-JXWBVCO-S-120-200 Datasheet
59Kb / 1P
   Voltage Controlled Oscillators 120 to 2000MHz
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
VCSO-0C12 SYNERGY-VCSO-0C12 Datasheet
515Kb / 1P
   VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS
VFC180SA SYNERGY-VFC180SA Datasheet
162Kb / 1P
   VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com