Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BE24-1B74-M Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # BE24-1B74-M
Description  BE Reed Relays
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

BE24-1B74-M Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  BE24-1B74-M Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BE24-1B74-M
Artikel:
| Email: salesasia@meder.com
8824174600
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 74
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
B - Öffner
Kontakt-Form
Ruthenium
Kontakt-Material
!
"#
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung (<26 AT)
DC
Schaltspannung
$
Peak AC
Schaltspannung
%
DC or Peak AC
Schaltstrom
%
$
DC or Peak AC
Transportstrom (15-25 AT)
&'###!
!
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
()#$*+##!
!
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
,
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung (15-25 AT)
*
$
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
*
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
,
RH <45%, 200 VDC Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
-%
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
Metall
Gehäusematerial
Cu-Legierung verzinnt
Anschlusspins
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!
$
1/2 sine wave duration 11ms
Schock
!
from 10 - 2000 Hz
Vibration
.
/
Arbeitstemperatur
.
$
Lagertemperatur
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
16.03.06
WKOVACS
WKOVACS
02
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
21.07.08
KOLBRICH
RUDI RIPPL
Freigegeben von:
Freigegeben von:
Freigegeben am:
Freigegeben am:
22.07.08


Similar Part No. - BE24-1B74-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE24-1B74-M_DE MEDER-BE24-1B74-M_DE Datasheet
100Kb / 2P
   (deutsch) BE Reed Relay
More results

Similar Description - BE24-1B74-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE24-1C90-V MEDER-BE24-1C90-V Datasheet
91Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE05-1C90-M MEDER-BE05-1C90-M Datasheet
90Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-1A66-P MEDER-BE12-1A66-P Datasheet
99Kb / 2P
   BE Reed Relays
BE12-1A66-M MEDER-BE12-1A66-M Datasheet
92Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE24-1A66-M MEDER-BE24-1A66-M Datasheet
100Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE24-1B66-M MEDER-BE24-1B66-M Datasheet
89Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-1A66-V MEDER-BE12-1A66-V Datasheet
92Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-1B66-V MEDER-BE12-1B66-V Datasheet
74Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-2A85-M MEDER-BE12-2A85-M Datasheet
92Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE24-2A-2B66-M MEDER-BE24-2A-2B66-M Datasheet
75Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE05-1A85-M MEDER-BE05-1A85-M Datasheet
99Kb / 2P
   BE Reed Relays
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com