Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BE24-1C90-M Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # BE24-1C90-M
Description  BE Reed Relays
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

BE24-1C90-M Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  BE24-1C90-M Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BE24-1C90-M
8824190200
Artikel Nr.:
Artikel:
Europe: +49 / 7733 9487 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 539 0002 | Email: salesusa@meder.com
Asia:
+852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com
vorläufiges Datenblatt
Spulendaten bei 20 °C
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Spulenwiderstand
Spulenspannung
Nennleistung
Anzugsspannung
Abfallspannung
Kontaktdaten 90
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
C
Kontakt-Form
abhängig von AT-Wert
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
!"#
abhängig von AT-Wert
Schaltstrom
!"#
abhängig von AT-Wert
Transportstrom
$%!!!&'&
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
()*+!,
-!!&'&
Anfangswert
Kontaktwiderstand dynamisch
.
RH <45 %, 100 Volt Messspannung
Isolationswiderstand
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung
,
gemessen mit 40% Übererregung
Schaltzeit inklusive Prellen
,
gemessen ohne Spulenerregung
Abfallzeit
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
.
RH <45%, 100 Volt Messspannung
Isol. Widerstand Spule/Kontakt
#
gemäß IEC 255-5
Isol. Spannung Spule/Kontakt
Metall
Gehäusematerial
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
&
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
&
von 10 - 2000 Hz
Vibration
/
0
Arbeitstemperatur
/
0
Lagertemperatur
/
max. 5 sec
Löttemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
04.07.06
WKOVACS
WKOVACS
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
04.07.06
Freigegeben von:
Freigegeben von:
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - BE24-1C90-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE24-1C90-M MEDER-BE24-1C90-M Datasheet
55Kb / 1P
   BE Reed Relay
BE24-1C90-M MEDER-BE24-1C90-M_09 Datasheet
55Kb / 1P
   BE Reed Relay
BE24-1C90-M_DE MEDER-BE24-1C90-M_DE Datasheet
82Kb / 1P
   (deutsch) BE Reed Relay
More results

Similar Description - BE24-1C90-M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
BE24-1C90-V MEDER-BE24-1C90-V Datasheet
91Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE05-1C90-M MEDER-BE05-1C90-M Datasheet
90Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-1A66-P MEDER-BE12-1A66-P Datasheet
99Kb / 2P
   BE Reed Relays
BE12-1A66-M MEDER-BE12-1A66-M Datasheet
92Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE24-1A66-M MEDER-BE24-1A66-M Datasheet
100Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE24-1B66-M MEDER-BE24-1B66-M Datasheet
89Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-1A66-V MEDER-BE12-1A66-V Datasheet
92Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-1B66-V MEDER-BE12-1B66-V Datasheet
74Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE12-2A85-M MEDER-BE12-2A85-M Datasheet
92Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE24-2A-2B66-M MEDER-BE24-2A-2B66-M Datasheet
75Kb / 1P
   BE Reed Relays
BE05-1A85-M MEDER-BE05-1A85-M Datasheet
99Kb / 2P
   BE Reed Relays
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com