Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MK14-1A71B-200W Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK14-1A71B-200W
Description  MK Reed Sensors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK14-1A71B-200W Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK14-1A71B-200W Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
9142711024
Artikel Nr.:
Artikel:
Europe: +49 / 7733 9487 0 | Email: info@meder.com
USA: +1 / 508 539 0002 | Email: salesusa@meder.com
Asia:
+852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com
MK14-1A66B-200W
MK14-1A71B-200W
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
bei 20°C
Anzug
KMS-13+SA002+PK002
Prüfmittel
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
A - Schließer
Kontakt - Form
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Betriebsspannung
!"#
DC or Peak AC
Betriebsstrom
!#
Schaltstrom
$
"
gemessen bei 40% Übererregung
Sensorwiderstand
PBT glasfaserverstärkt
Gehäusematerial
schwarz
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
%
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
%
#
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
%
Lagertemperatur
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Einzellitze / blau
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 mm²
Querschnitt [mm²]
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
08.08.06
ALICHTENSTEIN
WKOVACS
08
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
26.10.07
BUELTZHOEFFER
BUELTZHOEFFER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
20.09.07
Freigegeben am:
Freigegeben am:
07.11.07


Similar Part No. - MK14-1A71B-200W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK14-1A71B-200W MEDER-MK14-1A71B-200W Datasheet
67Kb / 1P
   MK Reed Sensor
MK14-1A71B-200W_DE MEDER-MK14-1A71B-200W_DE Datasheet
68Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results

Similar Description - MK14-1A71B-200W

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK02-0-1A66-1400W MEDER-MK02-0-1A66-1400W Datasheet
71Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-5-E MEDER-MK06-5-E Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-8-B MEDER-MK06-8-B Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-8-I MEDER-MK06-8-I Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-1-1B90-1500W MEDER-MK02-1-1B90-1500W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-2-1B90-5000W MEDER-MK02-2-1B90-5000W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-5-C MEDER-MK06-5-C Datasheet
65Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1A66-1000X MEDER-MK02-0-1A66-1000X Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1B90-500W MEDER-MK02-0-1B90-500W Datasheet
71Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1C90-500W MEDER-MK02-0-1C90-500W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK09-1A66B MEDER-MK09-1A66B Datasheet
56Kb / 1P
   MK Reed Sensors
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com