Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MK15-B-0 Datasheet(PDF) 1 Page - Meder Electronic

Part # MK15-B-0
Description  MK Reed Sensors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MEDER [Meder Electronic]
Direct Link  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

MK15-B-0 Datasheet(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  MK15-B-0 Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MK15-B-0 Bulk
Artikel:
vorläufiges Datenblatt
| Email: salesasia@meder.com
9151669002
+852 / 2955 1682
Asia:
| Email: salesusa@meder.com
+1 / 508 295 0771
USA:
Artikel Nr.:
| Email: info@meder.com
+49 / 7731 8399 0
Europe:
Magnetische Eigenschaften
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
gemessen in Test-Spule - "funktionsbestimmend"
Anzugserregung (Bezugswert)
KMS-01
Reedkontakt unbearbeitet
Test-Spule
Kontaktdaten 66/3
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
66/3
Kontakt-Nr.
A
Kontakt-Form
Iridium
Kontakt-Material
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Schaltspannung
DC or Peak AC
Schaltstrom
!
"#$
Anfangswert
Kontaktwiderstand statisch
%&
gemäß IEC 255-5
Durchbruchspannung ( < 20 AT )
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Mineralisch gefülltes Epoxy
Gehäusematerial
UL- File-Nr. E156887
Zulassung
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
'
1/2 Sinuswelle, Dauer 11ms
Schock
von 10 - 2000 Hz
Vibration
(&
'
"
Arbeitstemperatur
(&
'
Lagertemperatur
Fluxdicht
Waschfähigkeit
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
15.04.09
WKOVACS
01
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
Freigegeben von:
Freigegeben von:
Freigegeben am:
Freigegeben am:


Similar Part No. - MK15-B-0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK15-B-0_DE MEDER-MK15-B-0_DE Datasheet
112Kb / 1P
   (deutsch) MK Reed Sensor
More results

Similar Description - MK15-B-0

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
MK02-0-1A66-1400W MEDER-MK02-0-1A66-1400W Datasheet
71Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-5-E MEDER-MK06-5-E Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-8-B MEDER-MK06-8-B Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-8-I MEDER-MK06-8-I Datasheet
66Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-1-1B90-1500W MEDER-MK02-1-1B90-1500W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-2-1B90-5000W MEDER-MK02-2-1B90-5000W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK06-5-C MEDER-MK06-5-C Datasheet
65Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1A66-1000X MEDER-MK02-0-1A66-1000X Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1B90-500W MEDER-MK02-0-1B90-500W Datasheet
71Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK02-0-1C90-500W MEDER-MK02-0-1C90-500W Datasheet
72Kb / 1P
   MK Reed Sensors
MK09-1A66B MEDER-MK09-1A66B Datasheet
56Kb / 1P
   MK Reed Sensors
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com