Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

2.5MSF19 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 2.5MSF19
Description  Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2.5MSF19 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  2.5MSF19 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2.5MSF19 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Minimodul™-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche
2,5 MSF: Lötkontakte einreihig
2,5 MSFQ: Lötkontakte doppelreihig versetzt
1. Temperaturbereich
-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger1
PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktstift
CuZn, unternickelt und verzinnt
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Steckverbindern 2,5 MBX, 3114/3111,
Kurzschlussbrücken 2,54 MKB
4. Elektrische Daten (bei T
U 25 °C)
Bemessungsstrom
5 A
Bemessungsspannung2
40 V AC (Verschmutzungsgrad 3)
160 V AC (Verschmutzungsgrad 2)
Isolierstoffgruppe2
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 1,8 mm
Luftstrecke
≥ 1,8 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
nach DIN EN 60664/IEC 60664
2,5 MSF
2,5 MSFQ
2,5 MSF
2,5 MSFQ
*a für Leiterplattenbohrung Ø 1 mm
for bore hole in printed circuit board Ø 1 mm
pour perçage de carte imprimée Ø 1 mm
*b Lochbild in der Leiterplatte von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
perçage de carte imprimée, vue du côté à souder
*c 2-polige Verbindung mit Crimpsteckverbinder 3114/3111 nur mit Sonder-
ausführung 2,5 MSF... 02 (3114)
2 pole connection with crimp connector 3114/3111 only with special ver-
sion 2,5 MSF... 02 (3114)
connexion avec connecteur à sertissage 3114/3111 à 2 pôles exclusive-
ment avec version speciale 2,5 MSF... 02 (3114)
2,5 MSF
2,5 MSFQ
®
www.lumberg.com
11/2009
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm


Similar Part No. - 2.5MSF19

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MSF-O LUMBERG-2.5MSF-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF/O02 LUMBERG-2.5MSF/O02 Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF/O03 LUMBERG-2.5MSF/O03 Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF/O04 LUMBERG-2.5MSF/O04 Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF/O05 LUMBERG-2.5MSF/O05 Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results

Similar Description - 2.5MSF19

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.5MSFW LUMBERG-2.5MSFW Datasheet
107Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3114 LUMBERG-3114 Datasheet
77Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFD LUMBERG-2.5MSFD Datasheet
99Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MBX LUMBERG-2.5MBX Datasheet
88Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSF-O LUMBERG-2.5MSF-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
3111L LUMBERG-3111L Datasheet
127Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
MBSP LUMBERG-MBSP Datasheet
60Kb / 1P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MB LUMBERG-2.5MB Datasheet
101Kb / 2P
   Minimodul-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MS LUMBERG-2.5MS Datasheet
71Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
2.5MSFW-O LUMBERG-2.5MSFW-O Datasheet
105Kb / 2P
   Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com