Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

036006 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 036006
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

036006 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  036006 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 036006 Datasheet HTML 2Page - Lumberg 036006 Datasheet HTML 3Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kupplungs-Leergehäuse nach IEC 60130-9 und AISG-Spezi-
fikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnahme
von Crimpkontakten, 360° geschirmt
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse
CuZn, vernickelt
Rändelschraube
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten1
Passender Kontakt
0364, 0364 V109
Steckzyklen 0360/03644
≥ 500
Steckzyklen 0360/0364 V1094
≥ 1000
Kontaktierung mit
Steckern 031..., 033..., 0365
Schutzart2
IP 68
Kabeldurchmesser
4–8 mm
Weiteres siehe Tabelle und 0364
4. Elektrische Daten1
Verschmutzungsgrad3
2
Isolierstoffgruppe3
II (CTI 550)
Überspannungskategorie3
I
Schirmdämpfung
siehe Diagramm auf Seite 3.64
Weiteres siehe Tabelle
1
weitere Angaben siehe 0364
2
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
3
nach VDE 0110/IEC 60664
4
gemessen mit einem passenden Gegenstück
0360
*a Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*b Schirmung
shielding
blindage
Montageschlüssel
wrench
clé de montage
0380
Kupplung
socket
connecteur femelle
0360
Stecker
plug
connecteur mâle
0365
O-Ring
O Ring
anneau torique
Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung
Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation
Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation
0360 03
0360 04
0360 05
0360 05-1
0360 06
0360 06-1
0360 07
0360 07-1
0360 08
0360 08-1
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 036006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
036006-1 LUMBERG-036006-1 Datasheet
718Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 036006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0308 LUMBERG-0308 Datasheet
512Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.NET
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com